công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG1234 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG1234
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Capacitance, Triple/Quad SPDT
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG1234 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button ADG1234_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG1234_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG1234_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG1234_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG1234_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADG1234_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADG1234_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADG1234_15 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices ADG1234_15 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
ADG1233/ADG1234
Rev. B | Page 10 of 16
8
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
SOURCE OR DRAIN VOLTAGE (V)
200
100
0
–18 –15 –12 –9
–6
–3
12
15
9
06
31
180
160
140
120
80
60
40
20
TA = 25°C
VDD = +15V
VSS = –15V
VDD = +16.5V
VSS = –16.5V
VDD = +13.5V
VSS = –13.5V
Figure 7. On Resistance as a Function of VD (VS ) for Dual Supply
SOURCE OR DRAIN VOLTAGE (V)
600
300
0
–6
–4
–2
4
02
6
500
400
200
100
TA = 25°C
VDD = 5V
VSS = –5V
VDD = 5.5V
VSS = –5.5V
VDD = 4.5V
VSS = –4.5V
Figure 8. On Resistance as a Function of VD (VS ) for Dual Supply
SOURCE OR DRAIN VOLTAGE (V)
450
250
300
0
02
4
6
12
810
14
400
350
150
200
100
50
TA = 25°C
VDD = 12V
VSS = 0V
VDD = 13.2V
VSS = 0V
VDD = 10.8V
VSS = 0V
Figure 9. On Resistance as a Function of VD (VS ) for Single Supply
TEMPERATURE (°C)
250
0
–15
–10
–5
10
05
15
150
200
100
50
TA = +25°C
TA = +85°C
TA = +125°C
TA = –40°C
VDD = +15V
VSS = –15V
Figure 10. On Resistance as a Function of VD (VS ) for Different
Temperatures, Dual Supply
TEMPERATURE (°C)
600
0
02
4
10
68
12
300
400
200
500
100
TA = +25°C
TA = +85°C
TA = +125°C
TA = –40°C
VDD = 12V
VSS = 0V
Figure 11. On Resistance as a Function of VD (VS ) for Different
Temperatures, Single Supply
TEMPERATURE (°C)
250
–250
–200
–150
–100
–50
0
100
50
150
200
0
20
406080
100
120
VDD = +15V
VSS = –15V
VBIAS = +10V/–10V
ID (OFF) + –
IS (OFF) – +
ID (OFF) – +
ID, IS (ON) – –
ID, IS (ON) + +
IS (OFF) + –
Figure 12. Leakage Currents as a Function of Temperature, Dual Supply


Số phần tương tự - ADG1234_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG1234YCPZ-REEL AD-ADG1234YCPZ-REEL Datasheet
460Kb / 16P
   Low Capacitance, Triple/Quad SPDT -15 V/12 V i CMOS Switches
REV. A
ADG1234YCPZ-REEL7 AD-ADG1234YCPZ-REEL7 Datasheet
460Kb / 16P
   Low Capacitance, Triple/Quad SPDT -15 V/12 V i CMOS Switches
REV. A
ADG1234YRUZ AD-ADG1234YRUZ Datasheet
460Kb / 16P
   Low Capacitance, Triple/Quad SPDT -15 V/12 V i CMOS Switches
REV. A
ADG1234YRUZ-REEL7 AD-ADG1234YRUZ-REEL7 Datasheet
460Kb / 16P
   Low Capacitance, Triple/Quad SPDT -15 V/12 V i CMOS Switches
REV. A
More results

Mô tả tương tự - ADG1234_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG1233 AD-ADG1233_15 Datasheet
436Kb / 16P
   Low Capacitance, Triple/Quad SPDT
REV. B
ADG1233 AD-ADG1233 Datasheet
460Kb / 16P
   Low Capacitance, Triple/Quad SPDT -15 V/12 V i CMOS Switches
REV. A
ADG734 AD-ADG734_15 Datasheet
210Kb / 12P
   Triple/Quad SPDT Switches
REV. B
ADG733 AD-ADG733_15 Datasheet
210Kb / 12P
   Triple/Quad SPDT Switches
REV. B
ADG733BRUZ AD-ADG733BRUZ Datasheet
369Kb / 12P
   CMOS, 2.5  Low Voltage Triple/Quad SPDT Switches
REV. A
ADG734BRUZ AD-ADG734BRUZ Datasheet
369Kb / 12P
   CMOS, 2.5  Low Voltage, Triple/Quad SPDT Switches
REV. A
ADG733BRU-REEL AD-ADG733BRU-REEL Datasheet
314Kb / 12P
   CMOS, 2.5  Low Voltage, Triple/Quad SPDT Switches
REV. A
logo
Vishay Siliconix
DG2788A VISHAY-DG2788A Datasheet
184Kb / 10P
   Low Capacitance, Dual DPDT / Quad SPDT Analog Switch
Rev. B, 12-Sep-16
logo
Analog Devices
ADG733 AD-ADG733 Datasheet
177Kb / 11P
   CMOS, 2.5 ohm Low Voltage, Triple/Quad SPDT Switches
REV. 0
logo
Vishay Siliconix
DG2788A VISHAY-DG2788A_V01 Datasheet
235Kb / 10P
   0.37 ?? Low Capacitance, Dual DPDT / Quad SPDT Analog Switch
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com