công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDN5630-3 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

tên linh kiện FDN5630-3
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

FDN5630-3 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  FDN5630-3 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd FDN5630-3 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd FDN5630-3 Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd FDN5630-3 Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
3
MOSFET
N-Channel MOSFET
FDN5630 (KDN5630)
Typical Characterisitics
Figure 1. On-Region Characteristics.
Figure 2. On-Resistance Variation
with Drain Current and Gate Voltage.
Figure 5. Transfer Characteristics.
Figure 6. Body Diode Forward Voltage
Variation with Source Current
and Temperature.
Figure 3. On-Resistance Variation
with Temperature.
Figure 4. On-Resistance Variation
with Gate-to-Source Voltage.
0
2
4
6
8
10
1
2
3
4
5
VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
TA = -55oC
25oC
125oC
VDS =5V
0.001
0.01
0.1
1
10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
VSD, BODY DIODE VOLTAGE (V)
TJ=125oC
25oC
-55oC
VGS=0
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
0
2
4
6
8
ID, DRAIN CURRENT (A)
VGS = 4.5V
10V
6.0V
7.0V
5.0V
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
2
4
6
8
10
VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
ID = 1.7A
TA = 125oC
TA = 25oC
0
2
4
6
8
10
0
1
2
3
4
5
VDS, DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V)
6.0V
5.0V
4.5V
4.0V
3.5V
VGS = 10V
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (oC)
ID =1.7A
VGS = 10V


Số phần tương tự - FDN5630-3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDN5630-NL VBSEMI-FDN5630-NL Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FDN5630-3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KIA Semiconductor Techn...
2302 KIA-2302 Datasheet
110Kb / 4P
   P-CHANNEL MOSFET N-CHANNEL MOSFET
logo
Microsemi Corporation
APT34M60B MICROSEMI-APT34M60B Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT34M120J MICROSEMI-APT34M120J Datasheet
273Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT41M80B2 MICROSEMI-APT41M80B2 Datasheet
265Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT43M60B2 MICROSEMI-APT43M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT58M50J MICROSEMI-APT58M50J Datasheet
275Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT66M60B2 MICROSEMI-APT66M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT28M120B2 MICROSEMI-APT28M120B2 Datasheet
283Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT6M100K MICROSEMI-APT6M100K Datasheet
263Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT24M120B2 MICROSEMI-APT24M120B2 Datasheet
407Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
logo
SemiWell Semiconductor
SFP50N06 SEMIWELL-SFP50N06 Datasheet
895Kb / 7P
   N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com