công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG707 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG707
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-Voltage, 8-/16-Channel Multiplexers
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG707 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button ADG707_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADG707_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG707_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG707_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG707_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG707_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG707_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADG707_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADG707_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
–8–
REV. A
ADG706/ADG707
TEMPERATURE – C
0.3
0.2
–0.1
5
0
ID, IS (ON)
IS (OFF)
ID (OFF)
0.1
15
25
35
45
55
65
75
85
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
VDD = 3V
VSS = GND
VD = 3V/1V
VS = 1V/3V
TPC 10. Leakage Currents as a
Function of Temperature
FREQUENCY
Hz
100k
1M
10M
100M
0
30k
20
40
60
80
100
120
VDD = 5V
TA = 25 C
TPC 13. OFF Isolation vs. Frequency
FREQUENCY – Hz
0
–10
10k
ADG706
ADG707
100k
1M
10M
100M
–8
–6
–4
–2
TPC 11. ON Response vs. Frequency
VOLTAGE – V
–40
–30
–20
–10
0
10
20
VDD = 5V
VSS = GND
VDD = 3V
VSS = GND
VDD = +2.5V
VSS = –2.5V
–3
–2
–1
012345
TPC 14. Charge Injection vs.
Source Voltage
FREQUENCY – Hz
10k
100k
1M
10M
10m
10
1m
100
10
1
100n
10n
1n
100
1k
TA = 25 C
VDD = +2.5V
VSS = –2.5V
VDD = +3V
VDD = +5V
TPC 12. Supply Currents vs. Input
Switching Frequency
FREQUENCY
Hz
1M
10M
100M
0
20
40
60
80
100
120
VDD = 5V
TA = 25 C
100k
30k
TPC 15. Crosstalk vs. Frequency


Số phần tương tự - ADG707_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG707BRU AD-ADG707BRU Datasheet
154Kb / 11P
   CMOS, 2.5ohm Low-Voltage, 8-/16-Channel Multiplexers
REV. 0
ADG707BRU AD-ADG707BRU Datasheet
246Kb / 12P
   CMOS, 1.8 V to 5.5 V/2.5 V, 2.5  Low-Voltage, 8-/16-Channel Multiplexers
REV. A
ADG707BRU AD-ADG707BRU Datasheet
246Kb / 12P
   CMOS, 1.8 V to 5.5 V/2.5 V, 2.5 Low-Voltage, 8-/16-Channel Multiplexers
REV. A
ADG707BRU AD-ADG707BRU Datasheet
222Kb / 12P
   CMOS,1.8V to 5.5 V/2.5 V, 2.5 Low-Voltage, 8-/16-Channel Multiplexers
REV. A
ADG707BRUZ AD-ADG707BRUZ Datasheet
222Kb / 12P
   CMOS, 1.8 V to 5.5 V/2.5 V, 2.5 Low-Voltage, 8-/16-Channel Multiplexers
REV. A
More results

Mô tả tương tự - ADG707_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG706 AD-ADG706_15 Datasheet
246Kb / 12P
   Low-Voltage, 8-/16-Channel Multiplexers
REV. A
ADG706 AD-ADG706 Datasheet
154Kb / 11P
   CMOS, 2.5ohm Low-Voltage, 8-/16-Channel Multiplexers
REV. 0
ADG709 AD-ADG709_15 Datasheet
332Kb / 20P
   Low Voltage 4-/8-Channel Multiplexers
Rev. E
ADG709CRUZ AD-ADG709CRUZ Datasheet
332Kb / 20P
   Low Voltage 4-/8-Channel Multiplexers
REV. D
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX396 MAXIM-MAX396 Datasheet
120Kb / 12P
   Precision, 16-Channel/Dual 8-Channel, Low-Voltage, CMOS Analog Multiplexers
Rev. 1; 9/96
MAX396 MAXIM-MAX396_V01 Datasheet
1Mb / 14P
   Precision, 16-Channel/Dual 8-Channel, Low-Voltage, CMOS Analog Multiplexers
2016
logo
Analog Devices
ADG708 AD-ADG708_15 Datasheet
332Kb / 20P
   Low Voltage 4-/8-Channel Multiplexers
Rev. E
ADG507A AD-ADG507A_15 Datasheet
143Kb / 8P
   8-/16-Channel Analog Multiplexers
REV. C
ADG506AKRZ-REEL AD-ADG506AKRZ-REEL Datasheet
143Kb / 8P
   8-/16-Channel Analog Multiplexers
REV. C
ADG526A AD-ADG526A_15 Datasheet
415Kb / 20P
   8-/16-Channel Analog Multiplexers
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com