công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG636 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG636
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG636 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button ADG636_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG636_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG636_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG636_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG636_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADG636_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADG636_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADG636_15 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices ADG636_15 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
ADG636
Rev. B | Page 10 of 16
PIN CONFIGURATION AND FUNCTION DESCRIPTIONS
A0
EN
VSS
S1A
S1B
D1
NC
A1
GND
VDD
S2A
S2B
D2
NC
ADG636
NC = NO CONNECT
1
2
3
4
5
6
7
14
13
12
11
10
9
8
TOP VIEW
(Not to Scale)
Figure 2. Pin Configuration
Table 5. Pin Function Descriptions
Pin number
Mnemonic
Description
1
A0
Digital Input (LSB).
2
EN
Active High Digital Input.
3
VSS
Negative Power Supply. For single-supply operation, connect this pin to GND.
4
S1A
Source Terminal. Can be an input or output.
5
S1B
Source Terminal. Can be an input or output.
6
D1
Drain Terminal. Can be an input or output.
7
NC
Not Electrically Connected.
8
NC
Not Electrically Connected.
9
D2
Drain Terminal. Can be an input or output.
10
S2B
Source Terminal. Can be an input or output.
11
S2A
Source Terminal. Can be an input or output.
12
VDD
Positive Power Supply.
13
GND
Ground (0 V) Power Supply.
14
A1
Digital Input (MSB).
Table 6. Truth Table
A1
A0
EN
On Switch
X1
X1
0
None
0
0
1
S1A, S2A
0
1
1
S1B, S2A
1
0
1
S1A, S2B
1
1
1
S1B, S2B
1 X = logic state doesn’t matter; it can be either 0 or 1.


Số phần tương tự - ADG636_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG636YRU AD-ADG636YRU Datasheet
147Kb / 12P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage CMOS 5 V/5 V/3 V Dual SPDT Switch
REV. 0
ADG636YRU AD-ADG636YRU Datasheet
498Kb / 16P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, CMOS, 짹5 V/5 V/3 V Dual SPDT Switch
REV. B
ADG636YRU-REEL AD-ADG636YRU-REEL Datasheet
498Kb / 16P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, CMOS, 짹5 V/5 V/3 V Dual SPDT Switch
REV. B
ADG636YRUZ-REEL1 AD-ADG636YRUZ-REEL1 Datasheet
498Kb / 16P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, CMOS, 짹5 V/5 V/3 V Dual SPDT Switch
REV. B
ADG636YRUZ-REEL71 AD-ADG636YRUZ-REEL71 Datasheet
498Kb / 16P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, CMOS, 짹5 V/5 V/3 V Dual SPDT Switch
REV. B
More results

Mô tả tương tự - ADG636_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG612 AD-ADG612_15 Datasheet
361Kb / 16P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage
REV. A
ADG613 AD-ADG613_15 Datasheet
361Kb / 16P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage
REV. A
ADG604 AD-ADG604_15 Datasheet
162Kb / 12P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage
REV. 0
ADG611 AD-ADG611_15 Datasheet
361Kb / 16P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage
REV. A
logo
Vishay Siliconix
DG611A VISHAY-DG611A_V01 Datasheet
327Kb / 17P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, Quad SPST Switches
08-Feb-17
DG611A VISHAY-DG611A_11 Datasheet
240Kb / 15P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, Quad SPST Switches
Rev. C, 30-May-11
DG611A VISHAY-DG611A Datasheet
194Kb / 11P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, Quad SPST Switches
Rev. A, 04-Feb-08
DG611E VISHAY-DG611E Datasheet
410Kb / 18P
   1.4 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, Quad SPST Switches
Rev. A, 24-Apr-17
DG604 VISHAY-DG604_V01 Datasheet
242Kb / 13P
   1.0 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, 4-Channel Multiplexer
01-Jan-2022
DG611E VISHAY-DG611E_V01 Datasheet
441Kb / 18P
   1.4 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, Quad SPST Switches
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com