công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG636 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG636
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG636 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button ADG636_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADG636_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADG636_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADG636_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG636_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG636_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG636_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG636_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG636_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 16 page
background image
ADG636
Rev. B | Page 6 of 16
Parameter
+25°C
−40°C to +85°C
−40°C to +125°C
Unit
Test Conditions/Comments
POWER REQUIREMENTS
VDD = 5.5 V
IDD
0.001
μA typ
Digital inputs = 0 V or 5.5 V
1.0
μA max
Digital inputs = 0 V or 5.5 V
1 Guaranteed by design; not subject to production test.


Số phần tương tự - ADG636_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG636YRU AD-ADG636YRU Datasheet
147Kb / 12P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage CMOS 5 V/5 V/3 V Dual SPDT Switch
REV. 0
ADG636YRU AD-ADG636YRU Datasheet
498Kb / 16P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, CMOS, 짹5 V/5 V/3 V Dual SPDT Switch
REV. B
ADG636YRU-REEL AD-ADG636YRU-REEL Datasheet
498Kb / 16P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, CMOS, 짹5 V/5 V/3 V Dual SPDT Switch
REV. B
ADG636YRUZ-REEL1 AD-ADG636YRUZ-REEL1 Datasheet
498Kb / 16P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, CMOS, 짹5 V/5 V/3 V Dual SPDT Switch
REV. B
ADG636YRUZ-REEL71 AD-ADG636YRUZ-REEL71 Datasheet
498Kb / 16P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, CMOS, 짹5 V/5 V/3 V Dual SPDT Switch
REV. B
More results

Mô tả tương tự - ADG636_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG612 AD-ADG612_15 Datasheet
361Kb / 16P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage
REV. A
ADG613 AD-ADG613_15 Datasheet
361Kb / 16P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage
REV. A
ADG604 AD-ADG604_15 Datasheet
162Kb / 12P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage
REV. 0
ADG611 AD-ADG611_15 Datasheet
361Kb / 16P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage
REV. A
logo
Vishay Siliconix
DG611A VISHAY-DG611A_V01 Datasheet
327Kb / 17P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, Quad SPST Switches
08-Feb-17
DG611A VISHAY-DG611A_11 Datasheet
240Kb / 15P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, Quad SPST Switches
Rev. C, 30-May-11
DG611A VISHAY-DG611A Datasheet
194Kb / 11P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, Quad SPST Switches
Rev. A, 04-Feb-08
DG611E VISHAY-DG611E Datasheet
410Kb / 18P
   1.4 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, Quad SPST Switches
Rev. A, 24-Apr-17
DG604 VISHAY-DG604_V01 Datasheet
242Kb / 13P
   1.0 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, 4-Channel Multiplexer
01-Jan-2022
DG611E VISHAY-DG611E_V01 Datasheet
441Kb / 18P
   1.4 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, Quad SPST Switches
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com