công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG623 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG623
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual SPST Switches
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG623 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button ADG623_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADG623_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG623_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG623_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG623_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG623_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG623_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADG623_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADG623_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
ADG621/ADG622/ADG623
Rev. B | Page 9 of 12
VS
250
–5
–4
–3
–2
–1
0
1
2
3
5
TA = 25°C
200
150
100
50
0
4
VDD = +5V
VSS = 0V
VDD = +5V
VSS = –5V
Figure 11. Charge Injection vs. Source Voltage
TEMPERATURE (°C)
–40
–20
0
20
40
60
80
180
160
0
80
60
40
20
140
100
120
tON
tOFF
VDD = +5V
VSS = 0V
VDD = +5V
VSS = –5V
VDD = +5V
VSS = –5V
VDD = +5V
VSS = 0V
Figure 12. tON/tOFF Times vs. Temperature
0.2
1
10
100
FREQUENCY (MHz)
VDD = +5V
VSS = –5V
TA = 25°C
0
–10
–20
–30
–40
–50
–60
–70
–80
–90
Figure 13. Off Isolation vs. Frequency
0.2
1
10
100
FREQUENCY (MHz)
VDD = +5V
VSS = –5V
TA = 25°C
0
–10
–20
–30
–40
–50
–60
–70
–80
–90
Figure 14. Crosstalk vs. Frequency
0.2
1k
10
VDD = +5V
VSS = –5V
TA = 25°C
1
100
FREQUENCY (MHz)
0
–2
–4
–6
–8
–10
–12
–14
Figure 15. On Response vs. Frequency


Số phần tương tự - ADG623_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG623BRM AD-ADG623BRM Datasheet
141Kb / 12P
   CMOS -5 V/ 5V 4 OHM DUAL SPST SWITCHES
REV. 0
ADG623BRMZ AD-ADG623BRMZ Datasheet
378Kb / 12P
   CMOS 짹5 V/5 V, 4 廓 Dual SPST Switches
REV. B
More results

Mô tả tương tự - ADG623_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG621 AD-ADG621_15 Datasheet
378Kb / 12P
   Dual SPST Switches
REV. B
ADG622 AD-ADG622_15 Datasheet
378Kb / 12P
   Dual SPST Switches
REV. B
logo
Vishay Siliconix
DG2537 VISHAY-DG2537 Datasheet
156Kb / 9P
   4ohm Dual SPST Switches
Rev. A, 01-Aug-11
DG2537 VISHAY-DG2537_V01 Datasheet
178Kb / 10P
   4 ??Dual SPST Switches
09-Jul-2021
logo
Analog Devices
ADG602 AD-ADG602_15 Datasheet
327Kb / 12P
   SPST Switches
REV. C
logo
BOWEI Integrated Circui...
SW101 BOWEI-SW101 Datasheet
102Kb / 1P
   SPST Switches
SW10X BOWEI-SW10X Datasheet
117Kb / 1P
   SPST Switches
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX4667 MAXIM-MAX4667 Datasheet
163Kb / 12P
   2.5?? Dual, SPST, CMOS Analog Switches
Rev 0; 7/99
MAX4680 MAXIM-MAX4680 Datasheet
158Kb / 12P
   1.25?? Dual SPST, CMOS Analog Switches
Rev 0; 7/99
MAX4607 MAXIM-MAX4607_12 Datasheet
185Kb / 11P
   2.5Ω, Dual, SPST, CMOS Analog Switches
Rev 3; 9/12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com