công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG622 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG622
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual SPST Switches
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG622 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button ADG622_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADG622_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADG622_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADG622_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG622_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG622_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG622_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG622_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG622_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
ADG621/ADG622/ADG623
Rev. B | Page 6 of 12
PIN CONFIGURATION AND FUNCTION DESCRIPTIONS
NC = NO CONNECT
S1
1
D1
2
IN2
3
GND
4
VSS 5
VDD
10
IN1
9
D2
8
S2
7
NC
6
TOP VIEW
(Not to Scale)
ADG621/
ADG622/
ADG623
Figure 4. 10-Lead MSOP (RM-10)
Table 6. Pin Function Descriptions
Pin No.
Mnemonic
Description
1, 7
S1, S2
Source Terminal. May be an input or an output.
2, 8
D1, D2
Drain Terminal. May be an input or an output.
3, 9
IN2, IN1
Control Input.
4
GND
Ground (0 V) Reference.
5
V
SS
Most Negative Power Supply in a Dual-Supply Application. In single-supply applications, this should be tied to
ground at the device.
6
NC
No Connect.
10
V
DD
Most Positive Power Supply Potential.


Số phần tương tự - ADG622_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG622BRM AD-ADG622BRM Datasheet
141Kb / 12P
   CMOS -5 V/ 5V 4 OHM DUAL SPST SWITCHES
REV. 0
ADG622BRMZ AD-ADG622BRMZ Datasheet
378Kb / 12P
   CMOS 5 V/5 V, 4 Dual SPST Switches
REV. B
More results

Mô tả tương tự - ADG622_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG621 AD-ADG621_15 Datasheet
378Kb / 12P
   Dual SPST Switches
REV. B
ADG623 AD-ADG623_15 Datasheet
378Kb / 12P
   Dual SPST Switches
REV. B
logo
Vishay Siliconix
DG2537 VISHAY-DG2537 Datasheet
156Kb / 9P
   4ohm Dual SPST Switches
Rev. A, 01-Aug-11
DG2537 VISHAY-DG2537_V01 Datasheet
178Kb / 10P
   4 ??Dual SPST Switches
09-Jul-2021
logo
Analog Devices
ADG602 AD-ADG602_15 Datasheet
327Kb / 12P
   SPST Switches
REV. C
logo
BOWEI Integrated Circui...
SW101 BOWEI-SW101 Datasheet
102Kb / 1P
   SPST Switches
SW10X BOWEI-SW10X Datasheet
117Kb / 1P
   SPST Switches
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX4667 MAXIM-MAX4667 Datasheet
163Kb / 12P
   2.5?? Dual, SPST, CMOS Analog Switches
Rev 0; 7/99
MAX4680 MAXIM-MAX4680 Datasheet
158Kb / 12P
   1.25?? Dual SPST, CMOS Analog Switches
Rev 0; 7/99
MAX4607 MAXIM-MAX4607_12 Datasheet
185Kb / 11P
   2.5Ω, Dual, SPST, CMOS Analog Switches
Rev 3; 9/12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com