công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG612 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG612
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG612 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button ADG612_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG612_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG612_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG612_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADG612_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADG612_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADG612_15 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices ADG612_15 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices ADG612_15 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
ADG611/ADG612/ADG613
Rev. A | Page 11 of 16
TEST CIRCUITS
IDS
V1
SD
VS
RON = V1/IDS
Figure 14. On Resistance
SD
VS
VD
IS(OFF)
ID(OFF)
A
A
Figure 15. Off Leakage
SD
VD
ID(ON)
A
NC
NC = NO CONNECT
Figure 16. On Leakage
VDD
VSS
VDD
VSS
0.1µF
0.1µF
GND
tON
tOFF
RL
300Ω
CL
35pF
VS
IN
SD
50%
50%
90%
90%
50%
50%
VOUT
VOUT
VIN
VIN ADG612
ADG611
Figure 17. Switching Times
VDD
VSS
VDD
0.1µF
0.1µF
VSS
VS1
VS2
VIN
IN1,
IN2
S1
D1
GND
S2
D2
ADG613
50%
50%
90%
90%
90%
90%
tBBM
tBBM
0V
0V
0V
RL1
300Ω
CL1
35pF
RL2
300Ω
CL2
35pF
VOUT1
VIN
VOUT1
VOUT2
VOUT2
Figure 18. Break-Before-Make Time Delay
VDD
VSS
VDD
VSS
VS
IN
SD
RS
ON
OFF
GND
VOUT
VIN
VIN
ADG611
ADG612
VOUT
QINJ = CL × ΔVOUT
ΔVOUT
CL
1nF
Figure 19. Charge Injection


Số phần tương tự - ADG612_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG612WRUZ-REEL1 AD-ADG612WRUZ-REEL1 Datasheet
361Kb / 16P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, CMOS, 짹5 V/5 V/3 V, Quad SPST Switches
REV. A
ADG612YRU AD-ADG612YRU Datasheet
152Kb / 12P
   1 pC Chanrge Injection, 100 pA Leakage, CMOS -5 V/5 V/3 V Quad SPST Switches
REV. 0
ADG612YRUZ-REEL1 AD-ADG612YRUZ-REEL1 Datasheet
361Kb / 16P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, CMOS, 짹5 V/5 V/3 V, Quad SPST Switches
REV. A
ADG612YRUZ-REEL71 AD-ADG612YRUZ-REEL71 Datasheet
361Kb / 16P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, CMOS, 짹5 V/5 V/3 V, Quad SPST Switches
REV. A
ADG612YRUZ1 AD-ADG612YRUZ1 Datasheet
361Kb / 16P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, CMOS, 짹5 V/5 V/3 V, Quad SPST Switches
REV. A
More results

Mô tả tương tự - ADG612_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG636 AD-ADG636_15 Datasheet
498Kb / 16P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage
REV. B
ADG613 AD-ADG613_15 Datasheet
361Kb / 16P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage
REV. A
ADG604 AD-ADG604_15 Datasheet
162Kb / 12P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage
REV. 0
ADG611 AD-ADG611_15 Datasheet
361Kb / 16P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage
REV. A
logo
Vishay Siliconix
DG611A VISHAY-DG611A_V01 Datasheet
327Kb / 17P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, Quad SPST Switches
08-Feb-17
DG611A VISHAY-DG611A_11 Datasheet
240Kb / 15P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, Quad SPST Switches
Rev. C, 30-May-11
DG611A VISHAY-DG611A Datasheet
194Kb / 11P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, Quad SPST Switches
Rev. A, 04-Feb-08
DG611E VISHAY-DG611E Datasheet
410Kb / 18P
   1.4 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, Quad SPST Switches
Rev. A, 24-Apr-17
DG604 VISHAY-DG604_V01 Datasheet
242Kb / 13P
   1.0 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, 4-Channel Multiplexer
01-Jan-2022
DG611E VISHAY-DG611E_V01 Datasheet
441Kb / 18P
   1.4 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, Quad SPST Switches
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com