công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MTBA6C15Q8-0-T3-G bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện MTBA6C15Q8-0-T3-G
Giải thích chi tiết về linh kiện  N- AND P-Channel Logic Level Enhancement Mode MOSFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

MTBA6C15Q8-0-T3-G bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Cystech Electonics Corp.

  MTBA6C15Q8-0-T3-G Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. MTBA6C15Q8-0-T3-G Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. MTBA6C15Q8-0-T3-G Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. MTBA6C15Q8-0-T3-G Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. MTBA6C15Q8-0-T3-G Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. MTBA6C15Q8-0-T3-G Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. MTBA6C15Q8-0-T3-G Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp. MTBA6C15Q8-0-T3-G Datasheet HTML 8Page - Cystech Electonics Corp. MTBA6C15Q8-0-T3-G Datasheet HTML 9Page - Cystech Electonics Corp. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C938Q8
Issued Date : 2014.12.01
Revised Date :
Page No. : 5/12
MTBA6C15Q8
CYStek Product Specification
Typical Characteristics(Cont.) : Q1( N-channel)
Capacitance vs Drain-to-Source Voltage
10
100
1000
0.1
1
10
100
VDS, Drain-Source Voltage(V)
C oss
Ciss
Crss
Threshold Voltage vs Junction Tempearture
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
-75 -50 -25
0
25 50
75 100 125 150 175 200
Tj, Junction Temperature(°C)
ID=250μA
ID=1mA
Forward Transfer Admittance vs Drain Current
0.01
0.1
1
10
100
0.001
0.01
0.1
1
10
ID, Drain Current(A)
VDS=10V
Pulsed
Ta=25°C
Gate Charge Characteristics
0
2
4
6
8
10
02
46
8
10
12
14
Qg, Total Gate Charge(nC)
ID=1.8A
VDS=75V
VDS=30V
VDS=120V
Maximum Safe Operating Area
0.01
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
1000
VDS, Drain-Source Voltage(V)
DC
10ms
1ms
100μs
RDS(ON)
Limit
TA=25°C, Tj=175°C, VGS=10V
RθJA=78°C/W,Single Pulse
1s
100ms
Maximum Drain Current vs Junction Temperature
0
0.5
1
1.5
2
2.5
25
50
75
100
125
150
175
TJ, Junction Temperature(°C)
TA=25°C, Tj=175°C,VGS=10V
RθJA=78°C/W


Số phần tương tự - MTBA6C15Q8-0-T3-G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
MTBA6C15H8 CYSTEKEC-MTBA6C15H8 Datasheet
693Kb / 14P
   N- And P-Channel Enhancement Mode MOSFET
MTBA6C15J4 CYSTEKEC-MTBA6C15J4 Datasheet
455Kb / 13P
   N P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTBA6C15J4-0-T3-G CYSTEKEC-MTBA6C15J4-0-T3-G Datasheet
455Kb / 13P
   N P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - MTBA6C15Q8-0-T3-G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
MTC5806V8 CYSTEKEC-MTC5806V8 Datasheet
507Kb / 13P
   N- AND P-Channel Logic Level Enhancement Mode MOSFET
MTB25C04Q8 CYSTEKEC-MTB25C04Q8 Datasheet
489Kb / 12P
   N- AND P-Channel Logic Level Enhancement Mode MOSFET
MTC2790KQ8 CYSTEKEC-MTC2790KQ8 Datasheet
478Kb / 13P
   N- And P-Channel Logic Level Enhancement Mode MOSFET
MTC5806V8 CYSTEKEC-MTC5806V8_16 Datasheet
878Kb / 13P
   N- AND P-Channel Logic Level Enhancement Mode MOSFET
MTC380Q8 CYSTEKEC-MTC380Q8 Datasheet
378Kb / 12P
   N- AND P-Channel Logic Level Enhancement Mode MOSFET
MTC8402S6R CYSTEKEC-MTC8402S6R Datasheet
356Kb / 12P
   N- AND P-Channel Logic Level Enhancement Mode MOSFET
MTBA5C10V8 CYSTEKEC-MTBA5C10V8 Datasheet
520Kb / 13P
   N- AND P-Channel Logic Level Enhancement Mode MOSFET
MTBA6C12Q8 CYSTEKEC-MTBA6C12Q8 Datasheet
484Kb / 12P
   N- AND P-Channel Logic Level Enhancement Mode MOSFET
MTBA5C10AQ8 CYSTEKEC-MTBA5C10AQ8 Datasheet
381Kb / 12P
   N- AND P-Channel Logic Level Enhancement Mode MOSFET
MTBA5C10Q8 CYSTEKEC-MTBA5C10Q8 Datasheet
350Kb / 10P
   N- AND P-Channel Logic Level Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com