công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MTB030N04N3 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện MTB030N04N3
Giải thích chi tiết về linh kiện  40V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

MTB030N04N3 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Cystech Electonics Corp.

  MTB030N04N3 Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. MTB030N04N3 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. MTB030N04N3 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. MTB030N04N3 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. MTB030N04N3 Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. MTB030N04N3 Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. MTB030N04N3 Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp. MTB030N04N3 Datasheet HTML 8Page - Cystech Electonics Corp. MTB030N04N3 Datasheet HTML 9Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C884N3
Issued Date : 2014.08.20
Revised Date :
Page No. : 6/ 9
MTB030N04N3
CYStek Product Specification
Typical Characteristics(Cont.)
Typical Transfer Characteristics
0
4
8
12
16
20
24
28
32
0
1
2
3
4
5
VGS, Gate-Source Voltage(V)
VDS=5V
Single Pulse Power Rating, Junction to Ambient
(Note on page 2)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0.01
0.1
1
10
100
Pulse Width(s)
TJ(MAX)=150°C
TA=25°C
RθJA=100°C/W
Transient Thermal Response Curves
0.001
0.01
0.1
1
1.E-04
1.E-03
1.E-02
1.E-01
1.E+00
1.E+01
1.E+02
1.E+03
t1, Square Wave Pulse Duration(s)
Single Pulse
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
D=0.5
1.RθJA(t)=r(t)*RθJA
2.Duty Factor, D=t1/t2
3.TJM-TA=PDM*RθJA(t)
4.RθJA=100°C/W


Số phần tương tự - MTB030N04N3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
MTB030N03N3 CYSTEKEC-MTB030N03N3 Datasheet
715Kb / 9P
   30V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
MTB030N03N3-0-T1-G CYSTEKEC-MTB030N03N3-0-T1-G Datasheet
715Kb / 9P
   30V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results

Mô tả tương tự - MTB030N04N3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
DMN4036LK3 DIODES-DMN4036LK3_10 Datasheet
651Kb / 8P
   40V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
DS32122 Rev. 2 - 2
ZXMN4A06K DIODES-ZXMN4A06K Datasheet
570Kb / 8P
   40V N-channel enhancement mode MOSFET
ZXMN4A06G DIODES-ZXMN4A06G Datasheet
174Kb / 7P
   40V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
DMN4036LK3 DIODES-DMN4036LK3 Datasheet
672Kb / 8P
   40V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
DMT4002LPS DIODES-DMT4002LPS Datasheet
405Kb / 7P
   40V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
ZXMN4A06GQ DIODES-ZXMN4A06GQ Datasheet
382Kb / 6P
   40V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
ZXMN4A06G DIODES-ZXMN4A06G_15 Datasheet
676Kb / 7P
   40V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
YFW25N04S YFWDIODE-YFW25N04S Datasheet
1Mb / 5P
   40V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
YFW80N04AD-L YFWDIODE-YFW80N04AD-L Datasheet
1Mb / 5P
   40V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
YFW80N04AD YFWDIODE-YFW80N04AD Datasheet
1Mb / 5P
   40V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
YFW85N04NF YFWDIODE-YFW85N04NF Datasheet
2Mb / 5P
   40V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com