công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADF7020-1 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADF7020-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Performance FSK/ASK Transceiver IC
Download  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADF7020-1 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button ADF7020-1_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADF7020-1_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADF7020-1_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADF7020-1_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADF7020-1_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADF7020-1_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADF7020-1_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADF7020-1_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADF7020-1_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 48 page
background image
ADF7020-1
Rev. 0 | Page 8 of 48
TIMING CHARACTERISTICS
VDD = 3 V ± 10%, VGND = 0 V, TA = 25°C, unless otherwise noted. Guaranteed by design, but not production tested.
Table 2.
Parameter
Limit at TMIN to TMAX
Unit
Test Conditions/Comments
t1
<10
ns
SDATA-to-SCLK set-up time
t2
<10
ns
SDATA-to-SCLK hold time
t3
<25
ns
SCLK high duration
t4
<25
ns
SCLK low duration
t5
<10
ns
SCLK-to-SLE set-up time
t6
<20
ns
SLE pulse width
t8
<25
ns
SCLK-to-SREAD data valid, readback
t9
<25
ns
SREAD hold time after SCLK, readback
t10
<10
ns
SCLK-to-SLE disable time, readback
SCLK
SLE
DB31 (MSB)
DB30
DB2
DB1
(CONTROL BIT C2)
SDATA
DB0 (LSB)
(CONTROL BIT C1)
t6
t1
t2
t3
t4
t5
Figure 2. Serial Interface Timing Diagram
t8
t3
t1
t2
t10
t9
X
RV16
RV15
RV2
RV1
SCLK
SDATA
SLE
SREAD
REG7 DB0
(CONTROL BIT C1)
Figure 3. Readback Timing Diagram


Số phần tương tự - ADF7020-1_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADF7020-1BCPZ AD-ADF7020-1BCPZ Datasheet
780Kb / 48P
   High Performance FSK/ASK Transceiver IC
REV. 0
ADF7020-1BCPZ-RL AD-ADF7020-1BCPZ-RL Datasheet
780Kb / 48P
   High Performance FSK/ASK Transceiver IC
REV. 0
ADF7020-1BCPZ-RL7 AD-ADF7020-1BCPZ-RL7 Datasheet
780Kb / 48P
   High Performance FSK/ASK Transceiver IC
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - ADF7020-1_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADF7020-1 AD-ADF7020-1 Datasheet
780Kb / 48P
   High Performance FSK/ASK Transceiver IC
REV. 0
ADF7020BCPZ AD-ADF7020BCPZ Datasheet
719Kb / 48P
   High Performance, ISM Band, FSK/ASK Transceiver IC
REV. D
ADF7020 AD-ADF7020 Datasheet
797Kb / 40P
   High Performance ISM Band FSK/ASK Transceiver IC
Rev. PrH
ADF7020 AD-ADF7020_15 Datasheet
719Kb / 48P
   High Performance, ISM Band, FSK/ASK Transceiver IC
REV. D
ADF7901 AD-ADF7901 Datasheet
285Kb / 12P
   High Performance ISM Band ASK/FSK Transmitter IC
Rev. PrD
logo
ON Semiconductor
AX5243 ONSEMI-AX5243_16 Datasheet
411Kb / 42P
   Advanced High Performance ASK and FSK Narrow-band Transceiver
May, 2016 ??Rev. 3
logo
Analog Devices
ADF7010 AD-ADF7010 Datasheet
561Kb / 20P
   High Performance ISM Band ASK/FSK/GFSK Transmitter IC
REV. 0
ADF7010 AD-ADF7010_15 Datasheet
615Kb / 20P
   High Performance ISM Band ASK/FSK/GFSK Transmitter IC
REV. 0
logo
AUREL S.p.A.
650201420G AUREL-650201420G Datasheet
84Kb / 1P
   Low cost & high performance 434 MHZ ASK/FSK TRANSCEIVER
15.10.2016 - Rev A
650201424G AUREL-650201424G Datasheet
138Kb / 1P
   Low cost & high performance 868 MHZ ASK/FSK TRANSCEIVER
15.10.2016 - Rev A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com