công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADF4360-0 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADF4360-0
Giải thích chi tiết về linh kiện  Integrated Synthesizer and VCO
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADF4360-0 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button ADF4360-0_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADF4360-0_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADF4360-0_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADF4360-0_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADF4360-0_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADF4360-0_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADF4360-0_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADF4360-0_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADF4360-0_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 24 page
background image
ADF4360-0
Data Sheet
Rev. C | Page 6 of 24
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
TA = 25°C, unless otherwise noted.
Table 3.
Parameter
Rating
AV
DD to GND
1
−0.3 V to +3.9 V
AV
DD to DVDD
−0.3 V to +0.3 V
V
VCO to GND
−0.3 V to +3.9 V
V
VCO to AVDD
−0.3 V to +0.3 V
Digital I/O Voltage to GND
−0.3 V to V
DD + 0.3 V
Analog I/O Voltage to GND
−0.3 V to V
DD + 0.3 V
REF
IN to GND
−0.3 V to V
DD + 0.3 V
Operating Temperature Range
−40°C to + 85°C
Storage Temperature Range
−65°C to +150°C
Maximum Junction Temperature
150°C
CSP θ
JA Thermal Impedance
Paddle Soldered
50°C/W
Paddle Not Soldered
88°C/W
Lead Temperature, Soldering Reflow
260°C
1 GND = AGND = DGND = 0 V.
Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings
may cause permanent damage to the device. This is a stress
rating only; functional operation of the device at these or any
other conditions above those included in the operational sec-
tions of this specification is not implied. Exposure to absolute
maximum rating conditions for extended periods may affect
device reliability.
This device is a high performance RF integrated circuit with an
ESD rating of <1 kV and it is ESD sensitive. Proper precautions
should be taken for handling and assembly.
TRANSISTOR COUNT
12543 (CMOS) and 700 (Bipolar).
ESD CAUTION


Số phần tương tự - ADF4360-0_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADF4360-0 AD-ADF4360-0_16 Datasheet
366Kb / 24P
   Integrated Synthesizer and VCO
More results

Mô tả tương tự - ADF4360-0_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADF4360-8 AD-ADF4360-8 Datasheet
570Kb / 24P
   Integrated Synthesizer and VCO
REV. A
ADF4360-0 AD-ADF4360-0 Datasheet
315Kb / 24P
   Integrated Synthesizer and VCO
REV. B
ADF4360-5 AD-ADF4360-5 Datasheet
480Kb / 24P
   Integrated Synthesizer and VCO
REV. A
ADF4360-7 AD-ADF4360-7 Datasheet
336Kb / 28P
   Integrated Synthesizer and VCO
REV. B
ADF4360-2 AD-ADF4360-2 Datasheet
336Kb / 20P
   Integrated Synthesizer and VCO
REV. B
ADF4360-8 AD-ADF4360-8_15 Datasheet
716Kb / 24P
   Integrated Synthesizer and VCO
REV. C
ADF4360-2 AD-ADF4360-2_15 Datasheet
589Kb / 24P
   Integrated Synthesizer and VCO
REV. C
ADF4360-1 AD-ADF4360-1_16 Datasheet
377Kb / 24P
   Integrated Synthesizer and VCO
ADF4360-4 AD-ADF4360-4_16 Datasheet
394Kb / 24P
   Integrated Synthesizer and VCO
ADF4360-6 AD-ADF4360-6_16 Datasheet
389Kb / 24P
   Integrated Synthesizer and VCO
ADF4360-0 AD-ADF4360-0_16 Datasheet
366Kb / 24P
   Integrated Synthesizer and VCO
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com