công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM3317-H bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

tên linh kiện SM3317-H
Giải thích chi tiết về linh kiện  LAMP LED
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
Trang chủ  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.

SM3317-H bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

  SM3317-H Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. SM3317-H Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP. SM3317-H Datasheet HTML 3Page - KODENSHI_AUK CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
AUK CORP.
SM3317-H / SM3317-H(B)
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement.
When using this product, would you please refer to the latest specifications.
Rev.O date: 01-FEB-11
AUK-LDM-001(A)
3. Absolute Maximum Ratings
(Ta=25℃)
Characteristic
Symbol
Rating
Unit
Power dissipation
PD
75
mW
Forward current
IF
30
mA
*
1Peak forward current
IFP
50
mA
Reverse voltage
VR
4
V
Operating temperature range
Topr
-25∼85
Storage temperature range
Tstg
-30∼100
*
2Soldering temperature
Tsol
260℃ for 10 seconds
*1.Duty ratio = 1/16, Pulse width = 0.1ms
*2.Keep the distance more than 2.0mm from PCB to the bottom of LED package
4. Electrical / Optical Characteristics
(Ta=25℃)
Characteristic
Symbol
Test Condition
Min
Typ
Max
Unit
Forward voltage
VF
IF= 20mA
-
2.1
2.5
V
*
4Luminous intensity
IV
IF= 20mA
80
160
-
mcd
Peak wavelength
λP
IF= 20mA
-
570
-
nm
Spectrum bandwidth
λ
IF= 20mA
-
30
-
nm
Reverse current
IR
VR=4V
-
-
10
uA
*
3Half angle
θ1/2
IF= 20mA
-
±22
-
deg
*3. θ1/2 is the off-axis angle where the luminous intensity is 1/2 the peak intensity
*4. Luminous intensity maximum tolerance for each grade classification limit is ±18%


Số phần tương tự - SM3317-H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AUK corp
SM3317-H AUK-SM3317-H Datasheet
182Kb / 4P
   LED Lamp
SM3317-HB AUK-SM3317-HB Datasheet
182Kb / 4P
   LED Lamp
More results

Mô tả tương tự - SM3317-H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AUK corp
SM5411 AUK-SM5411 Datasheet
166Kb / 3P
   LED Lamp
SM5511 AUK-SM5511 Datasheet
187Kb / 3P
   LED Lamp
SG3317 AUK-SG3317_1 Datasheet
181Kb / 4P
   LED Lamp
SA3412 AUK-SA3412 Datasheet
57Kb / 3P
   LED Lamp
SM3317-H AUK-SM3317-H Datasheet
182Kb / 4P
   LED Lamp
SM3317-L AUK-SM3317-L Datasheet
180Kb / 4P
   LED Lamp
SY5311 AUK-SY5311 Datasheet
179Kb / 4P
   LED Lamp
logo
Visual Communications C...
VAOL-10GAT4 VCC-VAOL-10GAT4 Datasheet
584Kb / 3P
   LED LAMP
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SW3318E-G KODENSHI-SW3318E-G Datasheet
334Kb / 7P
   LAMP LED
SY3318-V KODENSHI-SY3318-V Datasheet
251Kb / 3P
   LAMP LED
SY3418-E KODENSHI-SY3418-E Datasheet
256Kb / 3P
   LAMP LED
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com