công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM5511 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - KODENSHI_AUK CORP.

tên linh kiện SM5511
Giải thích chi tiết về linh kiện  LAMP LED
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
Trang chủ  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.

SM5511 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - KODENSHI_AUK CORP.

  SM5511 Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. SM5511 Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP. SM5511 Datasheet HTML 3Page - KODENSHI_AUK CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
AUK CORP.
SM5511 / SM5511(B)
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement.
When using this product, would you please refer to the latest specifications.
Rev.O date: 01-FEB-11
AUK-LDM-001(A)
1. Features
◆ Green Colored diffusion lens type
φ5mm(T-13/4) all plastic mold type
◆ Low power consumption
2. Outline Dimensions
unit : mm
STRAIGHT
TYPE
STOPPER
TYPE : (B)
12
1
2
4.80~5.20
26.00 Min.
1.00 Max.
4.80~5.20
1.00 Max
8.40~8.80
0.50 Max.
0.05 Typ.
2.54 Typ.
5.50~6.00
8.40~8.80
26.00 Min.
2.54 Typ.
5.60~6.00
1.20 Min.
0.06 Max
0.05 Typ.
PIN Connections
1. Anode
2. Cathode


Số phần tương tự - SM5511

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AUK corp
SM5511 AUK-SM5511 Datasheet
187Kb / 3P
   LED Lamp
SM5511B AUK-SM5511B Datasheet
187Kb / 3P
   LED Lamp
More results

Mô tả tương tự - SM5511

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AUK corp
SM5411 AUK-SM5411 Datasheet
166Kb / 3P
   LED Lamp
SM5511 AUK-SM5511 Datasheet
187Kb / 3P
   LED Lamp
SG3317 AUK-SG3317_1 Datasheet
181Kb / 4P
   LED Lamp
SA3412 AUK-SA3412 Datasheet
57Kb / 3P
   LED Lamp
SM3317-H AUK-SM3317-H Datasheet
182Kb / 4P
   LED Lamp
SM3317-L AUK-SM3317-L Datasheet
180Kb / 4P
   LED Lamp
SY5311 AUK-SY5311 Datasheet
179Kb / 4P
   LED Lamp
logo
Visual Communications C...
VAOL-10GAT4 VCC-VAOL-10GAT4 Datasheet
584Kb / 3P
   LED LAMP
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SW3318E-G KODENSHI-SW3318E-G Datasheet
334Kb / 7P
   LAMP LED
SY3318-V KODENSHI-SY3318-V Datasheet
251Kb / 3P
   LAMP LED
SY3418-E KODENSHI-SY3418-E Datasheet
256Kb / 3P
   LAMP LED
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com