công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADD8710 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADD8710
Giải thích chi tiết về linh kiện  10-Channel Gamma Buffer with VCOM Driver
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADD8710 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button ADD8710_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADD8710_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADD8710_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADD8710_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADD8710_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADD8710_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADD8710_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADD8710_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADD8710_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
ADD8710
Rev. B | Page 10 of 12
OUTLINE DIMENSIONS
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-153-AE
28
15
14
1
SEATING
PLANE
COPLANARITY
0.10
1.20 MAX
6.40 BSC
0.65
BSC
PIN 1
0.30
0.19
0.20
0.09
4.50
4.40
4.30
0.75
0.60
0.45
9.80
9.70
9.60
0.15
0.05
Figure 29. 28-Lead Thin Shrink Small Outline Package [TSSOP]
(RU-28)
Dimensions shown in millimeters
ORDERING GUIDE
Model
Temperature Range
Package Description
Package Option
ADD8710ARUZ1
−40°C to +85°C
28-Lead TSSOP
RU-28
ADD8710ARUZ-REEL1
−40°C to +85°C
28-Lead TSSOP
RU-28
1 Z = RoHS Compliant Part.


Số phần tương tự - ADD8710_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADD8710ARUZ AD-ADD8710ARUZ Datasheet
233Kb / 12P
   10 - CHANNEL GAMMA BUFFER WITH V-COM DRIVER
REV. 0
ADD8710ARUZ-REEL AD-ADD8710ARUZ-REEL Datasheet
233Kb / 12P
   10 - CHANNEL GAMMA BUFFER WITH V-COM DRIVER
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - ADD8710_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
EL5228 RENESAS-EL5228 Datasheet
131Kb / 3P
   VCOM with Dual Gamma Buffer
March 25, 2004
logo
Intersil Corporation
EL5228 INTERSIL-EL5228 Datasheet
124Kb / 3P
   VCOM with Dual Gamma Buffer
logo
Analog Devices
ADD8701 AD-ADD8701_15 Datasheet
295Kb / 8P
   12-Channel Gamma Buffers with VCOM Buffer
REV. 0
ADD8701 AD-ADD8701 Datasheet
289Kb / 8P
   12-Channel Gamma Buffers with VCOM Buffer
REV. 0
ADD8702 AD-ADD8702 Datasheet
233Kb / 8P
   12-Channel Gamma Buffers with Vcom Buffer
REV. 0
ADD8710 AD-ADD8710 Datasheet
233Kb / 12P
   10 - CHANNEL GAMMA BUFFER WITH V-COM DRIVER
REV. 0
logo
Maxim Integrated Produc...
DS3510 MAXIM-DS3510 Datasheet
225Kb / 17P
   I2C Gamma and VCOM Buffer with EEPROM
Rev 0; 2/08
logo
National Semiconductor ...
LM8207 NSC-LM8207 Datasheet
1Mb / 22P
   TFT 18 Gamma Buffer VCOM Driver Voltage Reference
logo
Maxim Integrated Produc...
DS3514 MAXIM-DS3514 Datasheet
338Kb / 21P
   I2C Gamma and VCOM Buffer with EEPROM
Rev 1; 10/08
logo
Texas Instruments
LM8207 TI1-LM8207 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   LM8207 TFT 18 Gamma Buffer VCOM Driver Voltage Reference
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com