công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADD8708 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADD8708
Giải thích chi tiết về linh kiện  18-Channel Gamma Buffer with Regulator
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADD8708 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button ADD8708_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADD8708_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADD8708_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADD8708_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADD8708_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADD8708_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADD8708_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADD8708_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADD8708_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 16 page
background image
ADD8708
Rev. 0 | Page 6 of 16
Pin No.
Name
Description
25
VOUT1
26
VOUT2
27
VOUT3
28
VOUT4
29
VOUT5
30
VOUT6
Buffer Outputs. These buffers can swing to ground.
31
GND
Ground. Normally 0 V.
32
VDD
Supply voltage. Normally 16 V.
33
VOUT7
34
VOUT8
35
VOUT9
Buffer Output. These buffers can swing to ground.
36
VOUT10
37
VOUT11
38
VOUT12
Buffer Output. These buffers can swing to VDD.
39
GND
Ground. Normally 0 V.
40
VDD
Normally 16 V.
41
VOUT13
42
VOUT14
43
VOUT15
44
VOUT16
45
VOUT17
46
VOUT18
Buffer Outputs. These buffers can swing to VDD.
47
GND
Ground. Normally 0 V.
48
VDD
Supply voltage. Normally 16 V.


Số phần tương tự - ADD8708_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADD8708WCPZ-REEL7 AD-ADD8708WCPZ-REEL7 Datasheet
611Kb / 16P
   18-Channel Gamma Buffer with Regulator
REV. 0
ADD8708WSTZ-REEL AD-ADD8708WSTZ-REEL Datasheet
611Kb / 16P
   18-Channel Gamma Buffer with Regulator
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - ADD8708_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADD8709 AD-ADD8709 Datasheet
488Kb / 16P
   18-Channel Gamma Buffer with Regulator
REV. 0
ADD8708 AD-ADD8708 Datasheet
611Kb / 16P
   18-Channel Gamma Buffer with Regulator
REV. 0
ADD8709 AD-ADD8709_15 Datasheet
520Kb / 16P
   18-Channel Gamma Buffer with Regulator
REV. A
ADD8701 AD-ADD8701 Datasheet
289Kb / 8P
   12-Channel Gamma Buffers with VCOM Buffer
REV. 0
logo
Maxim Integrated Produc...
DS3508 MAXIM-DS3508 Datasheet
193Kb / 14P
   I2C, 8-Channel Gamma Buffer with EEPROM
Rev 1; 3/08
logo
Analog Devices
ADD8701 AD-ADD8701_15 Datasheet
295Kb / 8P
   12-Channel Gamma Buffers with VCOM Buffer
REV. 0
ADD8702 AD-ADD8702_15 Datasheet
237Kb / 8P
   12-Channel Gamma Buffers with V Buffer
REV. 0
ADD8710 AD-ADD8710_15 Datasheet
308Kb / 12P
   10-Channel Gamma Buffer with VCOM Driver
REV. B
ADD8702 AD-ADD8702 Datasheet
233Kb / 8P
   12-Channel Gamma Buffers with Vcom Buffer
REV. 0
logo
Intersil Corporation
EL5228 INTERSIL-EL5228 Datasheet
124Kb / 3P
   VCOM with Dual Gamma Buffer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com