công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADCLK925 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADCLK925
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultrafast SiGe ECL Clock/Data Buffers
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADCLK925 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button ADCLK925_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADCLK925_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADCLK925_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADCLK925_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADCLK925_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADCLK925_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADCLK925_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADCLK925_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADCLK925_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
ADCLK905/ADCLK907/ADCLK925
Rev. 0 | Page 8 of 16
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
VCC = 3.3 V, VEE = 0.0 V, TA = 25°C, outputs terminated 50 Ω to VCC − 2 V, unless otherwise noted.
Q
Q
1.37V
200ps/DIV
2.37V
Figure 7. Output Waveform, VCC = 3.3 V
–90
–100
–110
–120
–130
–140
–150
–160
–170
10
100
1k
10k
100k
1M
10M
100M
f (Hz)
AGILENT E5500
CARRIER: 122.88MHz
NO SPURS
Figure 8. Phase Noise at 122.88 MHz
–90
–100
–110
–120
–130
–140
–150
–160
–170
10
100
1k
10k
100k
1M
10M
100M
f (Hz)
AGILENT E5500
CARRIER: 245.76MHz
NO SPURS
Figure 9. Phase Noise at 245.76 MHz
Q
Q
100ps/DIV
1.37V
2.37V
Figure 10. Output Waveform, VCC = 3.3 V
–90
–100
–110
–120
–130
–140
–150
–160
–170
10
100
1k
10k
100k
1M
10M
100M
f (Hz)
AGILENT E5500
CARRIER: 622.08MHz
NO SPURS
Figure 11. Phase Noise at 622.08 MHz
0
50
100
150
200
250
300
0
1234567
8
INPUT SLEW RATE (V/ns)
Figure 12. RMS Jitter vs. Input Slew Rate


Số phần tương tự - ADCLK925_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADCLK925BCPZ-R2 AD-ADCLK925BCPZ-R2 Datasheet
867Kb / 16P
   Ultrafast SiGe ECL Clock/Data Buffers
ADCLK925BCPZ-R7 AD-ADCLK925BCPZ-R7 Datasheet
867Kb / 16P
   Ultrafast SiGe ECL Clock/Data Buffers
ADCLK925BCPZ-WP AD-ADCLK925BCPZ-WP Datasheet
1Mb / 16P
   Ultrafast SiGe ECL Clock/Data Buffers
REV. 0
ADCLK925BCPZ-WP AD-ADCLK925BCPZ-WP Datasheet
867Kb / 16P
   Ultrafast SiGe ECL Clock/Data Buffers
More results

Mô tả tương tự - ADCLK925_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADCLK907 AD-ADCLK907_15 Datasheet
1Mb / 16P
   Ultrafast SiGe ECL Clock/Data Buffers
REV. 0
ADCLK905 AD-ADCLK905 Datasheet
1Mb / 16P
   Ultrafast SiGe ECL Clock/Data Buffers
REV. 0
ADCLK905 AD-ADCLK905_15 Datasheet
1Mb / 16P
   Ultrafast SiGe ECL Clock/Data Buffers
REV. 0
ADCLK925BCPZ-WP AD-ADCLK925BCPZ-WP Datasheet
1Mb / 16P
   Ultrafast SiGe ECL Clock/Data Buffers
REV. 0
ADCLK905 AD-ADCLK905_17 Datasheet
867Kb / 16P
   Ultrafast SiGe ECL Clock/Data Buffers
ADCLK914 AD-ADCLK914 Datasheet
302Kb / 11P
   Ultrafast, SiGe, Open-Collector HVDS Clock/Data Buffer
ADCLK914BCPZ-WP AD-ADCLK914BCPZ-WP Datasheet
304Kb / 12P
   Ultrafast, SiGe, Open-Collector HVDS Clock/Data Buffer
REV. A
logo
ON Semiconductor
NBSG14 ONSEMI-NBSG14_14 Datasheet
397Kb / 12P
   SiGe Differential 1:4 Clock/Data Driver
June, 2014 ??Rev. 17
MC10EP52 ONSEMI-MC10EP52_16 Datasheet
189Kb / 11P
   ECL Differential Data and Clock D Flip?륡lop
August, 2016 ??Rev. 8
logo
Analog Devices
ADCMP580 AD-ADCMP580 Datasheet
305Kb / 16P
   Ultrafast SiGe Voltage Comparator
Rev. PrA
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com