công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADCLK905 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADCLK905
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultrafast SiGe ECL Clock/Data Buffers
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADCLK905 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button ADCLK905_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADCLK905_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADCLK905_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADCLK905_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADCLK905_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADCLK905_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADCLK905_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADCLK905_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADCLK905_15 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
ADCLK905/ADCLK907/ADCLK925
Rev. 0 | Page 9 of 16
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
12
34
–55°C
+25°C
+125°C
SUPPLY VOLTAGE (V)
Figure 13. VOD vs. Power Supply Voltage
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
3.0
3.5
2.5
4.0
POWER SUPPLY VOLTAGE (V)
–55°C
+25°C
+125°C
–55°C
+25°C
+125°C
Figure 14. Power Supply Current vs. Power Supply Voltage, ADCLK905
–55°C
+25°C
+125°C
90
95
100
105
110
1.6
2.1
2.6
3.1
3.6
INPUT COMMON MODE (V)
Figure 15. Propagation Delay vs. VICM; Input Swing = 200 mV
01
234
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.09
0.08
0.07
SUPPLY VOLTAGE (V)
–55°C
+25°C
+125°C
+25°C
+125°C
–55°C
Figure 16. Power Supply Current vs. Supply Voltage, ADCLK925
94
95
96
97
98
99
100
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
VID (V)
Figure 17. Propagation Delay vs. VID
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
FREQUENCY (GHz)
Figure 18. Toggle Rate, Differential Output Swing vs. Frequency


Số phần tương tự - ADCLK905_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADCLK905 AD-ADCLK905_17 Datasheet
867Kb / 16P
   Ultrafast SiGe ECL Clock/Data Buffers
More results

Mô tả tương tự - ADCLK905_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADCLK907 AD-ADCLK907_15 Datasheet
1Mb / 16P
   Ultrafast SiGe ECL Clock/Data Buffers
REV. 0
ADCLK905 AD-ADCLK905 Datasheet
1Mb / 16P
   Ultrafast SiGe ECL Clock/Data Buffers
REV. 0
ADCLK925 AD-ADCLK925_15 Datasheet
1Mb / 16P
   Ultrafast SiGe ECL Clock/Data Buffers
REV. 0
ADCLK925BCPZ-WP AD-ADCLK925BCPZ-WP Datasheet
1Mb / 16P
   Ultrafast SiGe ECL Clock/Data Buffers
REV. 0
ADCLK905 AD-ADCLK905_17 Datasheet
867Kb / 16P
   Ultrafast SiGe ECL Clock/Data Buffers
ADCLK914 AD-ADCLK914 Datasheet
302Kb / 11P
   Ultrafast, SiGe, Open-Collector HVDS Clock/Data Buffer
ADCLK914BCPZ-WP AD-ADCLK914BCPZ-WP Datasheet
304Kb / 12P
   Ultrafast, SiGe, Open-Collector HVDS Clock/Data Buffer
REV. A
logo
ON Semiconductor
NBSG14 ONSEMI-NBSG14_14 Datasheet
397Kb / 12P
   SiGe Differential 1:4 Clock/Data Driver
June, 2014 ??Rev. 17
MC10EP52 ONSEMI-MC10EP52_16 Datasheet
189Kb / 11P
   ECL Differential Data and Clock D Flip?륡lop
August, 2016 ??Rev. 8
logo
Analog Devices
ADCMP580 AD-ADCMP580 Datasheet
305Kb / 16P
   Ultrafast SiGe Voltage Comparator
Rev. PrA
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com