công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADAU1513 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADAU1513
Giải thích chi tiết về linh kiện  Class-D Audio Power Stage
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADAU1513 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button ADAU1513_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADAU1513_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADAU1513_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADAU1513_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADAU1513_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADAU1513_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADAU1513_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADAU1513_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADAU1513_15 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
ADAU1513
Rev. 0 | Page 9 of 16
OUTPUT POWER (W)
–80
–20
–60
–50
–40
10m
10
100m
1
–30
–70
Figure 11. THD + N vs. Output Power, 15 V, 4 Ω
OUTPUT POWER (W)
–80
–20
–70
–60
–50
–40
–30
10m
10
100m
1
Figure 12. THD + N vs. Output Power, 15 V, 6 Ω
OUTPUT POWER (W)
–80
–20
–70
–60
–50
–40
–30
10m
10
100m
1
Figure 13. THD + N vs. Output Power, 15 V, 8 Ω
FREQUENCY (kHz)
–160
–150
–140
–130
–120
–110
–100
–90
–80
–70
–60
–50
–40
–30
–20
–10
0
02
20
4
6
8
1012141618
0dBr = OUTPUT POWER AT 1% THD + N
Figure 14. FFT, 1 W, 15 V, 8 Ω
FREQUENCY (kHz)
–160
–150
–140
–130
–120
–110
–100
–90
–80
–70
–60
–50
–40
–30
–20
–10
0
02
20
4
6
8
1012141618
0dBr = OUTPUT POWER AT 1% THD + N
Figure 15. FFT, 60 dBFS, 15 V, 8 Ω
FREQUENCY (kHz)
–140
–120
–110
–100
–90
–80
–70
–60
–50
–40
–30
–10
02
20
4
6
8
1012141618
–20
0
20
10
–130
Figure 16. FFT Dither, 15 V, 8 Ω


Số phần tương tự - ADAU1513_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADAU1513ACPZ AD-ADAU1513ACPZ Datasheet
472Kb / 16P
   Class-D Audio Power Stage
REV. 0
ADAU1513ACPZ-RL AD-ADAU1513ACPZ-RL Datasheet
472Kb / 16P
   Class-D Audio Power Stage
REV. 0
ADAU1513ACPZ-RL7 AD-ADAU1513ACPZ-RL7 Datasheet
472Kb / 16P
   Class-D Audio Power Stage
REV. 0
ADAU1513ASVZ AD-ADAU1513ASVZ Datasheet
472Kb / 16P
   Class-D Audio Power Stage
REV. 0
ADAU1513ASVZ-RL AD-ADAU1513ASVZ-RL Datasheet
472Kb / 16P
   Class-D Audio Power Stage
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - ADAU1513_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADAU1513 AD-ADAU1513 Datasheet
472Kb / 16P
   Class-D Audio Power Stage
REV. 0
AD1991 AD-AD1991 Datasheet
194Kb / 11P
   Class D/1-Bit Audio Power Output Stage
REV. 0
AD1991 AD-AD1991_15 Datasheet
206Kb / 12P
   Class D/1-Bit Audio Power Output Stage
REV. 0
logo
NXP Semiconductors
TDA8926 PHILIPS-TDA8926 Datasheet
332Kb / 32P
   Power stage 2 x 50 W class-D audio amplifier
2002 Oct 10
TDA8927 PHILIPS-TDA8927 Datasheet
489Kb / 36P
   Power stage 2 x 80 W class-D audio amplifier
2001 Dec 11
logo
Analog Devices
AD1990 AD-AD1990 Datasheet
389Kb / 16P
   Class-D Audio Power Amplifier
Rev. PrA ??1/20/05
logo
Sanyo Semicon Device
LV49152V SANYO-LV49152V Datasheet
258Kb / 24P
   Class-D Audio Power Amplifier
logo
Analog Devices
ADAU1592 AD-ADAU1592 Datasheet
540Kb / 24P
   Class-D Audio Power Amplifier
REV. 0
ADAU1590 AD-ADAU1590_15 Datasheet
1Mb / 24P
   Class-D Audio Power Amplifier
REV. 0
ADAU1592 AD-ADAU1592_15 Datasheet
607Kb / 24P
   Class-D Audio Power Amplifier
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com