công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADAR7251 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADAR7251
Giải thích chi tiết về linh kiện  4-Channel, 16-Bit, Continuous Time Data Acquisition ADC
Download  72 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADAR7251 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Analog Devices

  ADAR7251_15 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADAR7251_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADAR7251_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADAR7251_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADAR7251_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADAR7251_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADAR7251_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADAR7251_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADAR7251_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 72 page
background image
Data Sheet
ADAR7251
Rev. 0 | Page 3 of 72
SCLK_ADC Pin Drive Strength and Slew Rate Register.......64
 
ADC_DOUTx Pins Drive Strength and Slew Rate Registers ....65
 
DATA_READY Pin Drive Strength and Slew Rate Register......68
 
XTAL Enable and Drive Register..............................................68
 
ADC Test Register.......................................................................69
 
Digital Filter Sync Enable Register ...........................................70
 
CRC Enable/Disable Register....................................................70
 
Typical Application Circuit............................................................71
 
Outline Dimensions........................................................................72
 
Ordering Guide ...........................................................................72
 
Automotive Products..................................................................72
 
REVISION HISTORY
11/14—Revision 0: Initial Version


Số phần tương tự - ADAR7251_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADAR1000 AD-ADAR1000 Datasheet
1Mb / 65P
   8 GHz to 16 GHz, 4-Channel, X Band and Ku Band Beamformer
ADAR2001 AD-ADAR2001 Datasheet
884Kb / 39P
   10 GHz to 40 GHz, 1:4 Channel, 4횞 Frequency Multiplier/Filter
ADAR2001-EVALZ AD-ADAR2001-EVALZ Datasheet
884Kb / 39P
   10 GHz to 40 GHz, 1:4 Channel, 4횞 Frequency Multiplier/Filter
ADAR2001ACCZ AD-ADAR2001ACCZ Datasheet
884Kb / 39P
   10 GHz to 40 GHz, 1:4 Channel, 4횞 Frequency Multiplier/Filter
ADAR2001ACCZ-R7 AD-ADAR2001ACCZ-R7 Datasheet
884Kb / 39P
   10 GHz to 40 GHz, 1:4 Channel, 4횞 Frequency Multiplier/Filter
More results

Mô tả tương tự - ADAR7251_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX44000EVSYS MAXIM-MAX44000EVSYS Datasheet
2Mb / 25P
   Continuous Data Acquisition
Rev 0; 11/11
logo
Analog Devices
AD974 AD-AD974_15 Datasheet
206Kb / 20P
   4-Channel, 16-Bit, 200 kSPS Data Acquisition System
REV. A
AD974 AD-AD974 Datasheet
202Kb / 20P
   4-Channel, 16-Bit, 200 kSPS Data Acquisition System
REV. A
AD974 AD-AD974_17 Datasheet
237Kb / 21P
   4-Channel, 16-Bit, 200 kSPS Data Acquisition System
AD974BRSZ AD-AD974BRSZ Datasheet
189Kb / 20P
   4-Channel, 16-Bit, 200 kSPS Data Acquisition System
REV. A
AD1362 AD-AD1362 Datasheet
431Kb / 8P
   16-Channel,12-Bit Data Acquisition System
REV. A
logo
API Technologies Corp
HS9403 APITECH-HS9403 Datasheet
3Mb / 4P
   16-Channel, 12-Bit Data Acquisition System
logo
Analog Devices
AD1362 AD-AD1362_15 Datasheet
437Kb / 8P
   16 Channel 12 Bit Data Acquisition System
REV. A
AD8401 AD-AD8401_15 Datasheet
228Kb / 12P
   8-Bit, 4-Channel Data Acquisition System
REV. 0
AD8401 AD-AD8401 Datasheet
225Kb / 12P
   8-Bit, 4-Channel Data Acquisition System
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com