công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD71028 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD71028
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Digital BTSC Encoder with Integrated DAC
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD71028 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Analog Devices

  AD71028_15 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD71028_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD71028_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD71028_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD71028_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD71028_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD71028_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD71028_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD71028_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 20 page
background image
AD71028
Rev. 0 | Page 3 of 20
SPECIFICATIONS
TEST CONDITIONS, UNLESS OTHERWISE NOTED
Supply Voltages (AVDD, DVDD)
5.0 V
Ambient Temperature
25°C
Input Clock
12.288 MHz
Input Signal
1 kHz, 0 dBFS
Input Sample Rate
48 kHz
Measurement Bandwidth
20 Hz to 14 kHz
Word Width
24 Bits
Load Capacitance
50 pF
Input Voltage HI
2.4 V
Input Voltage LO
0.4 V
DAC ANALOG PERFORMANCE
Table 1.
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
Resolution
24
Bits
Dynamic Range (20 Hz to 14 kHz, –60 dB Input) (Encoded Output, Left = Right)
85
921
dB
Total Harmonic Distortion + Noise (Encoded Output, Left = Right, 20 Hz to 14 kHz)
VIN = 0 dB
–85
–921
dB
Differential Output Range (± Full Scale, Left = Right)
1.7
V p-p
1Measurement of encoded BTSC signal, not a measurement of end-to-end system.
BTSC ENCODER PERFORMANCE
Table 2.
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
Channel Separation1
30 Hz to 500 Hz
27
dB
500 Hz to 5 kHz
23
dB
5 kHz to 13.5 kHz
16
dB
Frequency Response1
30 Hz to 10 kHz
+0.5
–1.0
dB
30 Hz to 13.5 kHz
+0.5
–1.5
dB
1These specifications are measured with a –25 dB, 1 kHz input signal.
DIGITAL I/O
Table 3.
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
Input Voltage HI (VIH)
2.1
V
Input Voltage LO (VIL)
0.8
V
Input Leakage (IIH @ VIH = 2.4 V)
10
µA
Input Leakage (IIL @ VIL = 0.8 V)
10
µA
High Level Output Voltage (VOH) IOH = 2 mA
DVDD – 0.5
V
Low Level Output Voltage (VOL) IOL = 2 mA
0.4
V


Số phần tương tự - AD71028_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD71028JST AD-AD71028JST Datasheet
427Kb / 20P
   Dual Digital BTSC Encoder with Integrated DAC
REV. 0
AD71028JSTRL AD-AD71028JSTRL Datasheet
427Kb / 20P
   Dual Digital BTSC Encoder with Integrated DAC
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD71028_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD71028 AD-AD71028 Datasheet
427Kb / 20P
   Dual Digital BTSC Encoder with Integrated DAC
REV. 0
AD1970 AD-AD1970_15 Datasheet
450Kb / 20P
   Digital BTSC Encoder with Integrated ADC and DAC
REV. 0
AD1970 AD-AD1970 Datasheet
449Kb / 20P
   Digital BTSC Encoder with Integrated ADC and DAC
REV. 0
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4145 AKM-AK4145 Datasheet
238Kb / 11P
   Digital BTSC Stereo Encoder
AK4145 AKM-AK4145 Datasheet
320Kb / 27P
   Digital BTSC Stereo Encoder
AK4140 AKM-AK4140 Datasheet
635Kb / 42P
   Digital BTSC Decoder
AK4140 AKM-AK4140 Datasheet
822Kb / 42P
   Digital BTSC Decoder
logo
Holt Integrated Circuit...
HI-1575 HOLTIC-HI-1575 Datasheet
117Kb / 12P
   3.3V Dual Transceivers with Integrated Encoder / Decoders
logo
TRINAMIC Motion Control...
TMCM-110-42-SE TRINAMIC-TMCM-110-42-SE Datasheet
638Kb / 23P
   Integrated encoder
logo
Analog Devices
ADV7190 AD-ADV7190 Datasheet
628Kb / 69P
   Video Encoder with Six 10-Bit DACs and Video Encoder with Six DAC Outputs
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com