công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD61009 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD61009
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Power Mixer 3 V Receiver IF Subsystem
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD61009 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button AD61009_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD61009_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD61009_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD61009_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD61009_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD61009_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD61009_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD61009_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD61009_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 24 page
background image
AD61009
REV. 0
–7–
DP8200
IEEE
VPOS
VNEG
SPOS
SNEG
VREF
HP34401A
GPIB
HI
LO
I
DMM
HP6633A
IEEE
VPOS
VNEG
SPOS
SNEG
DCPS
R1
499k
MXOP
RFHI
LOIP
L
R
X
IFOP
IFHI
PLL
IOUT
QOUT
DMIP
FDIN
BIAS
VPOS
PRUP
GAIN
CHARACTERIZATION
BOARD
TPC 5. GAIN Pin Bias Test Set
DP8200
IEEE
VPOS
VNEG
SPOS
SNEG
VREF
HP34401A
GPIB
HI
LO
I
DMM
HP6633A
IEEE
VPOS
VNEG
SPOS
SNEG
DCPS
R1
499k
MXOP
RFHI
LOIP
L
R
X
IFOP
IFHI
PLL
IOUT
QOUT
DMIP
FDIN
BIAS
VPOS
PRUP
GAIN
CHARACTERIZATION
BOARD
TPC 6. Demodulator Bias Test Set
HP6633A
IEEE
VPOS
VNEG
SPOS
SNEG
DCPS
HP34401A
GPIB
HI
LO
I
DMM
HP6633A
IEEE
VPOS
VNEG
SPOS
SNEG
DCPS
R1
10k
HP3325B
IEEE
RF_OUT
SYNTHESIZER
HP8594E
RF_IN
IEEE
SPEC AN
MXOP
RFHI
LOIP
L
R
X
IFOP
IFHI
PLL
IOUT
QOUT
DMIP
FDIN
BIAS
VPOS
PRUP
GAIN
CHARACTERIZATION
BOARD
TPC 7. Power-Up Threshold Test Set


Số phần tương tự - AD61009_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD61009 AD-AD61009 Datasheet
261Kb / 24P
   Low Power Mixer 3 V Receiver IF Subsystem
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD61009_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD607ARSZ AD-AD607ARSZ Datasheet
1Mb / 24P
   Low Power Mixer 3 V Receiver IF Subsystem
REV. C
AD607 AD-AD607_15 Datasheet
1Mb / 24P
   Low Power Mixer 3 V Receiver IF Subsystem
REV. C
AD61009 AD-AD61009 Datasheet
261Kb / 24P
   Low Power Mixer 3 V Receiver IF Subsystem
REV. 0
AD608ARZ AD-AD608ARZ Datasheet
326Kb / 16P
   Low Power Mixer/Limiter/RSSI 3 V Receiver IF Subsystem
REV. C
AD608 AD-AD608 Datasheet
196Kb / 12P
   Low Power Mixer/Limiter/RSSI 3 V Receiver IF Subsystem
REV. B
AD607 AD-AD607 Datasheet
510Kb / 24P
   Low Power Mixer/AGC/RSSI 3 V Receiver IF Subsystem
REV. 0
AD608 AD-AD608_15 Datasheet
326Kb / 16P
   Low Power Mixer/Limiter/RSSI 3 V Receiver IF Subsystem
REV. C
AD6459 AD-AD6459 Datasheet
314Kb / 12P
   GSM 3 V Receiver IF Subsystem
REV. 0
AD6458 AD-AD6458 Datasheet
268Kb / 12P
   GSM 3 V Receiver IF Subsystem
REV. 0
AD6676 AD-AD6676 Datasheet
2Mb / 90P
   Wideband IF Receiver Subsystem
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com