công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SDZ5V1WA bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - KODENSHI_AUK CORP.

tên linh kiện SDZ5V1WA
Giải thích chi tiết về linh kiện  ZENER DIODE
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
Trang chủ  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.

SDZ5V1WA bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - KODENSHI_AUK CORP.

  SDZ5V1WA Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. SDZ5V1WA Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP. SDZ5V1WA Datasheet HTML 3Page - KODENSHI_AUK CORP. SDZ5V1WA Datasheet HTML 4Page - KODENSHI_AUK CORP. SDZ5V1WA Datasheet HTML 5Page - KODENSHI_AUK CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
Rev. date: 25-NOV-10
KSD-D5C004-001
www.auk.co.kr
1 of 5
SDZ5V1WA
ZENER DIODE
Small Signal Zener Diode
General Description
These diodes small signal Zener diodes, fabricated in planar
technology. Miniature surface mount package is excellent for
hand-held and portable applications where is space is limited.
Features and Benefits
 Silicon epitaxial planar diode
 Low Zener impedance and low leakage current
 Standard Zener voltage tolerance is 4.3%.
 Full lead (Pb)-free device and RoHS compliant device
 Available in “Green” device
Applications
 Voltage regulator
Ordering Information
Part Number
Marking Code
Package
Packaging
SDZ5V1WA
Z2D
SOT-23
Tape & Reel
Marking Information
Pinning Information
Pin
Description
Simplified Outline
Graphic Symbol
1
Cathode (Diode 1)
2
Cathode (Diode 2)
3
Common Anode
Z2D = Specific Device Code
□ = Year & Week Code Marking
Z2D
SOT-23


Số phần tương tự - SDZ5V1WA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AUK corp
SDZ5V1WA AUK-SDZ5V1WA Datasheet
169Kb / 3P
   Zener Diode
More results

Mô tả tương tự - SDZ5V1WA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
SMAJ4736A-TP MCC-SMAJ4736A-TP Datasheet
452Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
AiT Semiconductor Inc.
BZX84C2V4 AITSEMI-BZX84C2V4 Datasheet
453Kb / 8P
   ZENER DIODE ZENER VOLTAGE REGULATOR DIODE
REV1.1
logo
Micro Commercial Compon...
DL4733A-TP MCC-DL4733A-TP Datasheet
254Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
Rohm
FTZ56E ROHM-FTZ56E Datasheet
53Kb / 2P
   Zener diode
UDZ ROHM-UDZ Datasheet
58Kb / 3P
   Zener diode
PTZ7.5B ROHM-PTZ7.5B Datasheet
227Kb / 5P
   Zener diode
PTZ3.9B ROHM-PTZ3.9B Datasheet
229Kb / 5P
   Zener diode
PTZ6.8B ROHM-PTZ6.8B Datasheet
228Kb / 5P
   Zener diode
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
1N5221B WINNERJOIN-1N5221B Datasheet
483Kb / 5P
   Zener diode
logo
Leshan Radio Company
LEDZ2-4BT1G LRC-LEDZ2-4BT1G_15 Datasheet
401Kb / 5P
   Zener diode
LEDZ11BT1G LRC-LEDZ11BT1G_15 Datasheet
167Kb / 5P
   Zener diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com