công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD9981 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD9981
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Performance 10-Bit Display Interface
Download  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9981 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button AD9981_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD9981_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD9981_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD9981_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9981_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9981_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9981_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD9981_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD9981_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 44 page
background image
AD9981
Rev. 0 | Page 7 of 44
Pin Type
Mnemonic
Function
Value
Pin No.
HSOUT
Hsync Output Clock (Phase-Aligned with DATACK)
3.3 V CMOS
23
VSOUT
Vsync Output Clock
3.3 V CMOS
222
SOGOUT
Sync-on-Green Slicer Output
3.3 V CMOS
24
O/E FIELD
Odd/Even Field Output
3.3V CMOS
21
References
FILT
Connection for External Filter Components for Internal PLL
78
REFLO
Connection for External Capacitor for Input Amplifier
18
REFCM
Connection for External Capacitor for Input Amplifier
19
REFHI
Connection for External Capacitor for Input Amplifier
20
Power Supply
VD
Analog Power Supply
3.3 V
1, 5, 9, 13
VDD
Output Power Supply
1.8 V or 3.3 V
26, 38, 52, 64
PVD
PLL Power Supply
1.8 V
74, 76, 79
DAVDD
Digital Logic Power Supply
1.8 V
41
GND
Ground
0 V
3, 7, 11, 15, 27,
39, 40, 53, 65,
75, 77, 80
Control
SDA
Serial Port Data I/O
3.3 V CMOS
66
SCL
Serial Port Data Clock (100 kHz maximum)
3.3 V CMOS
67
A0
Serial Port Address Input
3.3 V CMOS
22
2
1 EXTCLK and COAST share the same pin.
2 VSOUT and A0 share the same pin.


Số phần tương tự - AD9981_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD9981/PCB AD-AD9981/PCB Datasheet
972Kb / 44P
   High Performance 10-Bit Display Interface
REV. 0
AD9981KSTZ-80 AD-AD9981KSTZ-80 Datasheet
972Kb / 44P
   High Performance 10-Bit Display Interface
REV. 0
AD9981KSTZ-95 AD-AD9981KSTZ-95 Datasheet
972Kb / 44P
   High Performance 10-Bit Display Interface
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD9981_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD9984A AD-AD9984A Datasheet
844Kb / 44P
   High Performance 10-Bit Display Interface
REV. 0
AD9981 AD-AD9981 Datasheet
972Kb / 44P
   High Performance 10-Bit Display Interface
REV. 0
AD9984A AD-AD9984A_15 Datasheet
845Kb / 44P
   High Performance 10-Bit Display Interface
REV. 0
AD9983A AD-AD9983A_15 Datasheet
916Kb / 44P
   High Performance 8-Bit Display Interface
REV. 0
AD9980 AD-AD9980 Datasheet
967Kb / 44P
   High Performance 8-Bit Display Interface
REV. 0
AD9980 AD-AD9980_15 Datasheet
967Kb / 44P
   High Performance 8-Bit Display Interface
REV. 0
AD9983A AD-AD9983A Datasheet
784Kb / 44P
   High Performance 8-Bit Display Interface
Rev. PrA
AD9750 AD-AD9750_15 Datasheet
297Kb / 22P
   10-Bit, 125 MSPS High Performance
REV. 0
logo
Microchip Technology
PIC18CXX2 MICROCHIP-PIC18CXX2_13 Datasheet
4Mb / 304P
   High Performance Microcontrollers with 10-bit A/D
11/29/12 1999-2013
PIC18CXX2 MICROCHIP-PIC18CXX2_01 Datasheet
4Mb / 305P
   High Performance Microcontrollers with 10-bit A/D
2001
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com