công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD9975 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD9975
Giải thích chi tiết về linh kiện  Broadband Modem Mixed-Signal Front End
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9975 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button AD9975_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD9975_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9975_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9975_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9975_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD9975_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD9975_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD9975_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD9975_15 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 20 page
background image
REV. 0
AD9975
–9–
2.5
–6
1.8
1.5
2.1
1.6
1.9
2.3
1.7
36
VGA GAIN – dB
–4 –2 02468 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
2.4
2.0
2.2
TPC 13. PGA Gain Step vs. Gain
1MHz
10MHz
100MHz
12.1MHz
0
LOG MAG
5dB/Div
–3.0dB
REF 0dB
TPC 14. Rx LPF Frequency Response, LPF =
Narrowband Rx Filter, FADC = 50 MHz,
Tuning Target = 255
9.9MHz
1MHz
10MHz
100MHz
0
DELAY
10ns/Div
70.1ns
REF 0s
TPC 15. Rx LPF Frequency Response, LPF =
Wideband Rx Filter, FADC = 50 MHz,
Tuning Target = 255
24.1MHz
1MHz
10MHz
100MHz
0
LOG MAG
REF 0dB
–3.0dB
5dB/Div
TPC 16. Rx LPF Group Delay, LPF = Narrowband
Rx Filter, FADC = 50 MHz, Tuning Target = 255
22.1MHz
1MHz
10MHz
100MHz
0
DELAY
5 ns/Div
REF 0s
33.9ns
TPC 17. Rx LPF Group Delay, LPF = Wideband Rx
Filter, FADC = 50 MHz, Tuning Target = 255
123.5 kHz
0
LOG MAG
5dB/Div
REF 0dB
–3.00dB
10kHz
100kHz
1MHz
TPC 18. Rx HPF Frequency Response, FADC = 50 MHz


Số phần tương tự - AD9975_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD9975ABST AD-AD9975ABST Datasheet
1Mb / 20P
   Broadband Modem Mixed-Signal Front End
REV. 0
AD9975ABSTEB AD-AD9975ABSTEB Datasheet
1Mb / 20P
   Broadband Modem Mixed-Signal Front End
REV. 0
AD9975ABSTRL AD-AD9975ABSTRL Datasheet
1Mb / 20P
   Broadband Modem Mixed-Signal Front End
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD9975_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD9865 AD-AD9865 Datasheet
1Mb / 48P
   Broadband Modem Mixed-Signal Front End
REV. A
AD9865 AD-AD9865_15 Datasheet
1Mb / 48P
   Broadband Modem Mixed-Signal Front End
REV. A
AD9866 AD-AD9866_15 Datasheet
1Mb / 48P
   Broadband Modem Mixed-Signal Front End
REV. B
AD9875 AD-AD9875_15 Datasheet
2Mb / 28P
   Broadband Modem Mixed-Signal Front End
REV. A
AD9868 AD-AD9868_17 Datasheet
606Kb / 37P
   Broadband Modem Mixed-Signal Front End
AD9869 AD-AD9869_17 Datasheet
561Kb / 37P
   Broadband Modem Mixed-Signal Front End
AD9875 AD-AD9875 Datasheet
288Kb / 24P
   Broadband Modem Mixed-Signal Front End
REV. 0
AD9975 AD-AD9975 Datasheet
1Mb / 20P
   Broadband Modem Mixed-Signal Front End
REV. 0
AD9876 AD-AD9876_15 Datasheet
672Kb / 24P
   Broadband Modem Mixed-Signal Front End
REV. A
AD9868 AD-AD9868 Datasheet
839Kb / 36P
   Broadband Modem Mixed-Signal Front End
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com