công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD9887 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD9887
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Interface for Flat Panel Displays
Download  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9887 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Analog Devices

  AD9887_15 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD9887_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD9887_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD9887_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD9887_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD9887_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9887_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9887_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9887_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 40 page
background image
REV. 0
–3–
AD9887
Test
AD9887KS-100
AD9887KS-140
Parameter
Temp
Level
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Unit
POWER SUPPLY
VD Supply Voltage
Full
IV
3.0
3.3
3.6
3.0
3.3
3.6
V
VDD Supply Voltage
Full
IV
2.2
3.3
3.6
2.2
3.3
3.6
V
PVD Supply Voltage
Full
IV
3.0
3.3
3.6
3.0
3.3
3.6
V
ID Supply Current (VD)25
°C
V
140
155
mA
IDD Supply Current (VDD)
4
25
°C
V
34
48
mA
IPVD Supply Current (PVD)25
°C
V
15
16
mA
Total Supply Current
4
Full
VI
170
258
215
258
mA
Power-Down Supply Current
Full
VI
18
25
18
25
mA
DYNAMIC PERFORMANCE
Analog Bandwidth, Full Power
25
°C
V
330
330
MHz
Transient Response
25
°CV
2
2
ns
Overvoltage Recovery Time
25
°C
V
1.5
1.5
ns
Signal-to-Noise Ratio (SNR)
5
25
°C
V
46
46
dB
(Without Harmonics)
Full
V
45
45
dB
fIN = 40.7 MHz
Crosstalk
Full
V
60
60
dBc
THERMAL CHARACTERISTICS
θJA Junction-to-Ambient6
V30
30
°C/W
Thermal Resistance
NOTES
1Drive Strength = 11.
2VCO Range = 01, Charge Pump Current = 001, PLL Divider = 1693.
3VCO Range = 10, Charge Pump Current = 110, PLL Divider = 1600.
4DEMUX = 1, DATACK and
DATACK Load = 10 pF, Data Load = 5 pF.
5Using external pixel clock.
6Simulated typical performance with package mounted to a 4-layer board.
Specifications subject to change without notice.


Số phần tương tự - AD9887_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD9887/PCB AD-AD9887/PCB Datasheet
321Kb / 40P
   Dual Interface for Flat Panel Displays
REV. 0
AD9887A AD-AD9887A Datasheet
384Kb / 44P
   Dual Interface for Flat Panel Displays
REV. 0
AD9887A AD-AD9887A Datasheet
918Kb / 52P
   Dual Interface for Flat Panel Display
REV. B
AD9887AKS-100 AD-AD9887AKS-100 Datasheet
384Kb / 44P
   Dual Interface for Flat Panel Displays
REV. 0
AD9887AKS-100 AD-AD9887AKS-100 Datasheet
918Kb / 52P
   Dual Interface for Flat Panel Display
REV. B
More results

Mô tả tương tự - AD9887_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD9887 AD-AD9887 Datasheet
321Kb / 40P
   Dual Interface for Flat Panel Displays
REV. 0
AD9882 AD-AD9882 Datasheet
370Kb / 36P
   Dual Interface for Flat Panel Displays
REV. A
AD9882A AD-AD9882A_15 Datasheet
985Kb / 40P
   Dual Interface for Flat Panel Displays
REV. 0
AD9882A AD-AD9882A Datasheet
984Kb / 40P
   Dual Interface for Flat Panel Displays
REV. 0
AD9882 AD-AD9882_15 Datasheet
376Kb / 36P
   Dual Interface for Flat Panel Displays
REV. A
AD9887A AD-AD9887A Datasheet
384Kb / 44P
   Dual Interface for Flat Panel Displays
REV. 0
AD9886 AD-AD9886 Datasheet
248Kb / 32P
   Analog Interface for Flat Panel Displays
REV. 0
AD9886 AD-AD9886_15 Datasheet
248Kb / 32P
   Analog Interface for Flat Panel Displays
REV. 0
AD9883 AD-AD9883 Datasheet
177Kb / 24P
   110 MSPS Analog Interface for Flat Panel Displays
REV. 0
AD9887A AD-AD9887A_15 Datasheet
918Kb / 52P
   Dual Interface for Flat Panel Display
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com