công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD70N6F3 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD70N6F3
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 60 V, 8.0 m, 70 A DPAK STripFET III Power MOSFET
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD70N6F3 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

  STD70N6F3 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 1 page
background image
STD70N6F3
Package mechanical data
Doc ID 16908 Rev 1
7/11
4
Package mechanical data
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of
ECOPACK® packages, depending on their level of environmental compliance. ECOPACK®
specifications, grade definitions and product status are available at: www.st.com. ECOPACK
is an ST trademark.


Số phần tương tự - STD70N6F3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STD70N6F3 VBSEMI-STD70N6F3 Datasheet
989Kb / 7P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
STD70N6F3 DOINGTER-STD70N6F3 Datasheet
1Mb / 5P
   N-Channel MOSFET uses advanced SGT technology
More results

Mô tả tương tự - STD70N6F3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD65N55LF3 STMICROELECTRONICS-STD65N55LF3 Datasheet
804Kb / 13P
   N-channel 55 V, 7.0, 80 A DPAK STripFET III Power MOSFET
STD12NF06LT4 STMICROELECTRONICS-STD12NF06LT4_V01 Datasheet
555Kb / 19P
   N-channel 60 V, 70 mΩ typ., 12 A, StripFET™ II Power MOSFET in a DPAK package
Rev 3 - August 2018
STD95N4F3 STMICROELECTRONICS-STD95N4F3_09 Datasheet
766Kb / 14P
   N-channel 40 V, 5.0 m廓, 80 A, DPAK, TO-220 STripFET??III Power MOSFET
logo
ON Semiconductor
NVTYS008N06CL ONSEMI-NVTYS008N06CL Datasheet
380Kb / 7P
   MOSFET ??Power, Single N-Channel 60 V, 8.0 m, 63 A
May, 2021 ??Rev. 0
logo
STMicroelectronics
STD55N4F5 STMICROELECTRONICS-STD55N4F5 Datasheet
781Kb / 13P
   N-channel 40 V, 7.3 m廓, 40 A, DPAK STripFET??V Power MOSFET
STD36NH02L STMICROELECTRONICS-STD36NH02L Datasheet
766Kb / 13P
   N-channel 24V - 0.011ohm - 30A - DPAK STripFET III Power MOSFET
STD12NF06 STMICROELECTRONICS-STD12NF06_09 Datasheet
341Kb / 14P
   N-channel 60 V, 0.08廓, 12 A, DPAK, IPAK STripFET??II Power MOSFET
STD140N6F7 STMICROELECTRONICS-STD140N6F7 Datasheet
678Kb / 13P
   N-channel 60 V, 3.1 m(ohm) typ., 80 A STripFET F7 Power MOSFET in a DPAK package
logo
ON Semiconductor
NTD24N06 ONSEMI-NTD24N06 Datasheet
125Kb / 8P
   Power MOSFET 60 V, 24 A, N-Channel DPAK
January, 2005 ??Rev. 3
logo
STMicroelectronics
STD90N4F3 STMICROELECTRONICS-STD90N4F3_09 Datasheet
808Kb / 16P
   N-channel 40 V, 5.0 m廓, 80 A, DPAK, TO-220, IPAK, I2PAK STripFET??III Power MOSFET
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com