công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD10465 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD10465
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Channel, 14-Bit, 65 MSPS A/D Converter
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD10465 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button AD10465_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD10465_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD10465_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD10465_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD10465_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD10465_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD10465_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD10465_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD10465_15 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 24 page
background image
AD10465
Rev. A | Page 9 of 24
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
0
–10
–20
–30
–40
–50
–60
–70
–80
–90
–100
–110
–120
–130
0
32.5
30.0
27.5
25.0
22.5
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
FREQUENCY (MHz)
6
2
3
4
5
ENCODE = 65MSPS
AIN = 5MHz (–1dBFS)
SNR = 71.02
SFDR = 92.11dBc
6
2
3
4
5
0
–10
–20
–30
–40
–50
–60
–70
–80
–90
–100
–110
–120
–130
0
32.5
30.0
27.5
25.0
22.5
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
FREQUENCY (MHz)
ENCODE = 65MSPS
AIN = 10MHz (–1dBFS)
SNR = 70.79
SFDR = 86.06dBc
Figure 8. Single Tone @ 5 MHz
Figure 11. Single Tone @ 10 MHz
6
2
3
4
5
0
–10
–20
–30
–40
–50
–60
–70
–80
–90
–100
–110
–120
–130
0
32.5
30.0
27.5
25.0
22.5
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
FREQUENCY (MHz)
ENCODE = 65MSPS
AIN = 20MHz (–1dBFS)
SNR = 70.71
SFDR = 79.73dBc
6
2
3
4
5
0
–10
–20
–30
–40
–50
–60
–70
–80
–90
–100
–110
–120
–130
0
32.5
30.0
27.5
25.0
22.5
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
FREQUENCY (MHz)
ENCODE = 65MSPS
AIN = 25MHz (–1dBFS)
SNR = 70.36
SFDR = 74.58dBc
Figure 12. Single Tone @ 25 MHz
Figure 9. Single Tone @ 20 MHz
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
32.000
19.000
9.989
4.9898
INPUT FREQUENCY (MHz)
SFDR
SINAD
6
2
3
4
5
0
–10
–20
–30
–40
–50
–60
–70
–80
–90
–100
–110
–120
–130
0
32.5
30.0
27.5
25.0
22.5
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
FREQUENCY (MHz)
ENCODE = 65MSPS
AIN = 32MHz (–1dBFS)
SNR = 70.22
SFDR = 66.40dBc
Figure 13. SFDR and SINAD vs. Frequency
Figure 10. Single Tone @ 32 MHz


Số phần tương tự - AD10465_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD10465 AD-AD10465_17 Datasheet
1Mb / 25P
   Dual Channel, 14-Bit, 65 MSPS A/D Converter
More results

Mô tả tương tự - AD10465_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD10465 AD-AD10465_17 Datasheet
1Mb / 25P
   Dual Channel, 14-Bit, 65 MSPS A/D Converter
AD9248BSTZ-65 AD-AD9248BSTZ-65 Datasheet
1Mb / 48P
   14-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS Dual A/D Converter
REV. B
AD9248 AD-AD9248_15 Datasheet
1Mb / 48P
   14-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS Dual A/D Converter
REV. B
AD9248BSTZ-40 AD-AD9248BSTZ-40 Datasheet
1Mb / 48P
   14-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS Dual A/D Converter
REV. B
AD9248BSTZ-20 AD-AD9248BSTZ-20 Datasheet
1Mb / 48P
   14-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS Dual A/D Converter
REV. B
AD9244 AD-AD9244_15 Datasheet
1Mb / 36P
   14-Bit, 40 MSPS/65 MSPS A/D Converter
REV. C
AD9244 AD-AD9244_17 Datasheet
996Kb / 37P
   14-Bit, 40 MSPS/65 MSPS A/D Converter
AD6644 AD-AD6644 Datasheet
1Mb / 19P
   14-Bit, 40 MSPS/65 MSPS A/D Converter
REV. 0
AD9244 AD-AD9244_05 Datasheet
1Mb / 36P
   14-Bit, 40 MSPS/65 MSPS A/D Converter
REV. C
AD9248 AD-AD9248 Datasheet
419Kb / 23P
   14-Bit, 20/40/65 MSPS Dual A/ D Converter
Rev. PrE 6/29/2004
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com