công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KZT1049A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

tên linh kiện KZT1049A
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

KZT1049A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  KZT1049A Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd KZT1049A Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd KZT1049A Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
3
Transistors
NPN Transistors
FZT1049A (KZT1049A)
Typical Characterisitics
0
0
1
m
1
0
0
1
m
1
0
0
1
m
1
0
0
1
m
0
0
1
100
1m
0
0
1
m
1
IC - Collector Current (A)
VCE(sat) v IC
0
1.0
IC/IB=50
IC/IB=100
IC/IB=200
+25°C
-55°C
700
350
+100°C
0
IC - Collector Current (A)
hFE v IC
+25°C
+100°C
1.8
-55°C
0
IC - Collector Current (A)
VBE(on) v IC
+100°C
+150°C
1.0
+25°C
0
IC - Collector Current (A)
VCE(sat) v IC
+100°C
+150°C
1.5
+25°C
0
IC - Collector Current (A)
VBE(sat) v IC
1s
100ms
100
DC
100m
VCE - Collector Emitter Voltage (V)
Safe Operating Area
10ms
1ms
100us
+150°C
VCE=2V
+25°C
-55°C
IC/IB=100
VCE=2V
-55°C
IC/IB=100
0.2
0.4
0.6
0.8
10m
100m
1
10
0.2
0.4
0.6
0.8
10m
100m
1
10
10m
100m
1
10
0.5
1.0
10m
100m
1
10
10m
100m
1
10
0.6
1.2
1
10
1
10


Số phần tương tự - KZT1049A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Kexin Industr...
KZT1149A KEXIN-KZT1149A Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
KZT1151 KEXIN-KZT1151 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
KZT1151A KEXIN-KZT1151A Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
KZT122 KEXIN-KZT122 Datasheet
38Kb / 1P
   Surface Mount NPN Silicon Power Darlington Transistor
KZT127 KEXIN-KZT127 Datasheet
38Kb / 1P
   Surface Mount PNP Silicon Power Darlington Transistor
More results

Mô tả tương tự - KZT1049A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC3438-HF KEXIN-2SC3438-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
BC817A KEXIN-BC817A_15 Datasheet
518Kb / 1P
   NPN Transistors
2SD2391 KEXIN-2SD2391_15 Datasheet
1,008Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC4617 KEXIN-2SC4617_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC945-HF KEXIN-2SC945-HF_15 Datasheet
870Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC2295-HF KEXIN-2SC2295-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2713-HF KEXIN-2SC2713-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2882-HF KEXIN-2SC2882-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC2982-HF KEXIN-2SC2982-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC3134-HF KEXIN-2SC3134-HF_15 Datasheet
794Kb / 3P
   NPN Transistors
2SC3265-HF KEXIN-2SC3265-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com