công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD9049 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD9049
Giải thích chi tiết về linh kiện  9 BIT 30 MSPS ADC
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9049 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices

  AD9049_15 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD9049_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD9049_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD9049_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD9049_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD9049_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9049_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9049_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9049_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
AD9049
REV. A
–5–
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
N + 5
AIN
ENCODE
DIGITAL
OUTPUTS
tA
tEH tEL
tPD
N – 5
N – 4
N – 3
N – 2
N – 1
N
MIN
TYP
MAX
tA
APERTURE DELAY
2.7ns
tEH
PULSE WIDTH HIGH
10ns
166ns
tEL
PULSE WIDTH LOW
10ns
166ns
tPD
OUTPUT PROP DELAY
5.0ns
8.2ns
15.0ns
Figure 2. Timing Diagram
8k
16k
8k
16k
AINB (Pin 9)
AIN (Pin 10)
INPUT
BUFFER
VD
VD
VREFIN
(Pin 4)
AV
VREFBF
(Pin 6)
VDD (Pins 20, 22)
+3V to +5V
D0–D8
VD
ENCODE
(Pin 13)
VD
VREFOUT
(Pin 3)
Figure 3. Equivalent Circuits
Output Stage
Encode Input
Analog Input
VREF Output
Reference Circuit


Số phần tương tự - AD9049_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD9049BR AD-AD9049BR Datasheet
295Kb / 12P
   9-Bit, 30 MSPS ADC
REV. A
AD9049BRS AD-AD9049BRS Datasheet
295Kb / 12P
   9-Bit, 30 MSPS ADC
REV. A
More results

Mô tả tương tự - AD9049_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD9049 AD-AD9049 Datasheet
295Kb / 12P
   9-Bit, 30 MSPS ADC
REV. A
AD9432 AD-AD9432_09 Datasheet
517Kb / 16P
   12-Bit, 80 MSPS/105 MSPS ADC
Rev. F
AD9460 AD-AD9460 Datasheet
1Mb / 32P
   16-Bit, 80 MSPS/105 MSPS ADC
REV. 0
AD9432 AD-AD9432_17 Datasheet
441Kb / 17P
   12-Bit, 80 MSPS/105 MSPS ADC
AD9432BSQZ-80 AD-AD9432BSQZ-80 Datasheet
517Kb / 16P
   12-Bit, 80 MSPS/105 MSPS ADC
Rev. E
AD9432 AD-AD9432_15 Datasheet
517Kb / 16P
   12-Bit, 80 MSPS/105 MSPS ADC
Rev. F
AD9460 AD-AD9460_17 Datasheet
1Mb / 33P
   16-Bit, 80 MSPS/105 MSPS ADC
AD9460 AD-AD9460_15 Datasheet
1Mb / 32P
   16-Bit, 80 MSPS/105 MSPS ADC
REV. 0
AD7760 AD-AD7760 Datasheet
868Kb / 22P
   2.5 MSPS, 20-Bit ADC
Rev. PrN
logo
Texas Instruments
ADS5517 TI-ADS5517 Datasheet
1Mb / 54P
[Old version datasheet]   11-BIT, 200 MSPS ADC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com