công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD9042 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD9042
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit, 41 MSPS Monolithic ADC
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9042 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Analog Devices

  AD9042_15 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD9042_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD9042_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD9042_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD9042_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD9042_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9042_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9042_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9042_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 24 page
background image
AD9042
Rev. B | Page 4 of 24
SWITCHING SPECIFICATIONS
AVCC = DVCC = 5 V; ENCODE and ENCODE = 41 MSPS; VREF tied to VOFFSET through 50 Ω; TMIN = −40°C, TMAX = +85°C.
Table 2.
Parameter1
Temperature
Test Level
Min
Typ
Max
Unit
Maximum Conversion Rate
Full
VI
41
MSPS
Minimum Conversion Rate
Full
IV
5
MSPS
Aperture Delay (tA)
25°C
V
−250
ps
Aperture Uncertainty (Jitter)
25°C
V
0.7
ps rms
ENCODE Pulse Width High
25°C
IV
10
ns
ENCODE Pulse Width Low
25°C
IV
10
ns
Output Delay (tOD)
Full
IV
5
9
14
ns
1 C1 (Pin 10) tied to GND through a 0.01 μF capacitor.
AC SPECIFICATIONS
AVCC = DVCC = 5 V; ENCODE and ENCODE = 41 MSPS; VREF tied to VOFFSET through 50 Ω; TMIN = −40°C, TMAX = +85°C.
Table 3.
Parameter1, 2
Temp
Test Level
Min
Typ
Max
Units
SNR3
Analog Input at −1 dBFS
1.2 MHz
25°C
V
68
dB
Full
V
67.5
dB
9.6 MHz
25°C
V
67.5
dB
Full
V
67
dB
19.5 MHz
25°C
I
64
67
dB
Full
V
66.5
dB
SINAD4
Analog Input at −1 dBFS
1.2 MHz
25°C
V
67.5
dB
Full
V
67
dB
9.6 MHz
25°C
V
67.5
dB
Full
V
67
dB
19.5 MHz
25°C
I
64
67
dB
Full
V
66.5
dB
WORST SPUR5
Analog Input at −1 dBFS
1.2 MHz
25°C
V
80
dBc
Full
V
78
dBc
9.6 MHz
25°C
V
80
dBc
Full
V
78
dBc
19.5 MHz
25°C
I
73
80
dBc
Full
V
78
dBc
SMALL SIGNAL SFDR (WITH DITHER)6
Analog Input
1.2 MHz
Full
V
90
dBFS
9.6 MHz
Full
V
90
dBFS
19.5 MHz
Full
V
90
dBFS
TWO-TONE IMD REJECTION7
F1, F2 @ –7 dBFS
Full
V
80
dBc
TWO-TONE SFDR (WITH DITHER)8
Full
V
90
dBFS
THERMAL NOISE
25°C
V
0.33
LSB rms


Số phần tương tự - AD9042_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD9042AD AD-AD9042AD Datasheet
488Kb / 24P
   12-Bit, 41 MSPS Monolithic A/D Converter
REV. A
AD9042AST AD-AD9042AST Datasheet
488Kb / 24P
   12-Bit, 41 MSPS Monolithic A/D Converter
REV. A
AD9042CHIPS AD-AD9042CHIPS Datasheet
488Kb / 24P
   12-Bit, 41 MSPS Monolithic A/D Converter
REV. A
AD9042D AD-AD9042D Datasheet
488Kb / 24P
   12-Bit, 41 MSPS Monolithic A/D Converter
REV. A
AD9042D/PCB AD-AD9042D/PCB Datasheet
488Kb / 24P
   12-Bit, 41 MSPS Monolithic A/D Converter
REV. A
More results

Mô tả tương tự - AD9042_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD9042 AD-AD9042 Datasheet
488Kb / 24P
   12-Bit, 41 MSPS Monolithic A/D Converter
REV. A
logo
Maxwell Technologies
9042 MAXWELL-9042 Datasheet
396Kb / 26P
   12-Bit, 41 MSPS A/D Converter
logo
Analog Devices
AD9432 AD-AD9432_17 Datasheet
441Kb / 17P
   12-Bit, 80 MSPS/105 MSPS ADC
AD9432 AD-AD9432_09 Datasheet
517Kb / 16P
   12-Bit, 80 MSPS/105 MSPS ADC
Rev. F
AD9432BSQZ-80 AD-AD9432BSQZ-80 Datasheet
517Kb / 16P
   12-Bit, 80 MSPS/105 MSPS ADC
Rev. E
AD9432 AD-AD9432_15 Datasheet
517Kb / 16P
   12-Bit, 80 MSPS/105 MSPS ADC
Rev. F
AD7482BSTZ AD-AD7482BSTZ Datasheet
527Kb / 20P
   3 MSPS, 12-Bit SAR ADC
REV. B
AD7482 AD-AD7482_17 Datasheet
566Kb / 21P
   3 MSPS, 12-Bit SAR ADC
AD15252 AD-AD15252 Datasheet
628Kb / 20P
   12-Bit, 65 MSPS, Dual ADC
REV. 0
AD15252 AD-AD15252_15 Datasheet
636Kb / 20P
   12-Bit, 65 MSPS, Dual ADC
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com