công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD8698 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD8698
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Precision, Rail-to-Rail Output
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8698 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button AD8698_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD8698_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD8698_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8698_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8698_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8698_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8698_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8698_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD8698_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 20 page
background image
AD8698
Rev. 0 | Page 7 of 20
VS = ±15V
VIN = 4V p-p
CL = 1nF
TIME (100
µs/DIV)
Figure 8. Large Signal Transient Response
VS = ±15V
VIN = 200mV p-p
CL = 1nF
TIME (100
µs/DIV)
Figure 9. Small Signal Transient Response
0
10
20
30
50
VS = ±15V
VIN = 200mV
AV = 1
1000
1500
0
500
2000
2500
3000
CAPACITIVE LOAD (pF)
Figure 10. Overshoot vs. Load Capacitance
VS = ±15V
VIN = 200mV p-p
AV = –100
VIN
–200
0
0
15
VOUT
TIME (10
µs/DIV)
Figure 11. Positive Overvoltage Recovery
VS = ±15V
VIN = 200mV
AV = –100
TIME (400
µs/DIV)
VIN
0
200
–15
0
VOUT
Figure 12. Negative Overvoltage Recovery
0
20
40
60
80
100
120
FREQUENCY (Hz)
10k
1k
100k
1M
10M
VS = ±15V
Figure 13. CMRR vs. Frequency


Số phần tương tự - AD8698_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8698AR AD-AD8698AR Datasheet
317Kb / 20P
   Dual Precision, Rail-to-Rail Output Operational Amplifier
REV. 0
AD8698AR-REEL AD-AD8698AR-REEL Datasheet
317Kb / 20P
   Dual Precision, Rail-to-Rail Output Operational Amplifier
REV. 0
AD8698AR-REEL7 AD-AD8698AR-REEL7 Datasheet
317Kb / 20P
   Dual Precision, Rail-to-Rail Output Operational Amplifier
REV. 0
AD8698ARM-R2 AD-AD8698ARM-R2 Datasheet
317Kb / 20P
   Dual Precision, Rail-to-Rail Output Operational Amplifier
REV. 0
AD8698ARM-REEL AD-AD8698ARM-REEL Datasheet
317Kb / 20P
   Dual Precision, Rail-to-Rail Output Operational Amplifier
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD8698_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8698 AD-AD8698 Datasheet
317Kb / 20P
   Dual Precision, Rail-to-Rail Output Operational Amplifier
REV. 0
logo
National Semiconductor ...
LMP2012QML NSC-LMP2012QML Datasheet
326Kb / 12P
   Dual High Precision, Rail-to-Rail Output Operational Amplifier
logo
Texas Instruments
LMP2011 TI1-LMP2011 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   Dual High Precision, Rail-to-Rail Output Operational Amplifier
LMP2012QML TI1-LMP2012QML Datasheet
193Kb / 13P
[Old version datasheet]   Dual High Precision, Rail-to-Rail Output Operational Amplifier
logo
Analog Devices
ADA4610-2 AD-ADA4610-2_12 Datasheet
376Kb / 20P
   Low Noise, Precision, Rail-to-Rail Output
REV. A
logo
Linear Technology
LT6013 LINER-LT6013_15 Datasheet
343Kb / 16P
   Rail-to-Rail Output Precision Op Amps
logo
Analog Devices
AD8641 AD-AD8641_15 Datasheet
264Kb / 16P
   Low Power, Rail-to-Rail Output, Precision
Rev. E
AD8642 AD-AD8642_15 Datasheet
264Kb / 16P
   Low Power, Rail-to-Rail Output, Precision
Rev. E
logo
Linear Technology
LT6011 LINER-LT6011_15 Datasheet
380Kb / 20P
   Rail-to-Rail Output Precision Op Amp
logo
Analog Devices
AD8643 AD-AD8643_15 Datasheet
264Kb / 16P
   Low Power, Rail-to-Rail Output, Precision
Rev. E
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com