công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD8676 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD8676
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Rail-to-Rail Output Op Amp
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8676 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD8676_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD8676_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8676_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8676_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8676_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8676_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8676_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD8676_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD8676_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
AD8676
Data Sheet
Rev. C | Page 8 of 12
±15 V and ±5 V, TA = 25°C, unless otherwise specified.
15
10
5
0
–5
–10
–15
TIME (10µs/DIV)
VIN = ±10V
RL = 2kΩ
AV = +1
Figure 15. Large Signal Transient Response, VSY = ±15 V
4
3
2
1
0
–1
–3
–2
–4
TIME (10µs/DIV)
VIN = ±3.5V
RL = 2kΩ
AV = +1
Figure 16. Large Signal Transient Response, VSY = ±5 V
70
60
50
40
30
20
10
0
1
10
100
1k
10k
100k
CAPACITANCE (pF)
AV = +1
VIN = 100mV p-p
+OS
–OS
Figure 17. Small Signal Overshoot vs. Load Capacitance
0.1
0
–0.1
–0.2
–0.3
–0.4
–0.5
–0.6
–0.7
–4
1
6
11
16
21
26
31
36
TIME (µs)
50
40
30
20
10
0
–10
–30
–20
VIN = 200mV p-p
AVO = –100
RL = 10kΩ
VIN
VOUT
Figure 18. Positive Overvoltage Recovery
0.3
0.2
0.1
0
–0.1
–0.2
–0.3
–0.4
–0.5
–4
1
6
11
16
21
26
31
36
TIME (µs)
50
40
30
20
10
0
–10
–20
–30
VIN = 200mV p-p
AVO = –100
RL = 10kΩ
VIN
VOUT
Figure 19. Negative Overvoltage Recovery
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
–20
10
100
10k
1k
100k
10M
1M
100M
FREQUENCY (Hz)
Figure 20. CMRR vs. Frequency


Số phần tương tự - AD8676_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8676 AD-AD8676_11 Datasheet
343Kb / 12P
   Ultraprecision, 36 V, 2.8 nV/?숰z Dual Rail-to-Rail Output Op Amp
REV. C
More results

Mô tả tương tự - AD8676_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8675 AD-AD8675_15 Datasheet
303Kb / 12P
   Rail-to-Rail Output Op Amp
Rev. E
logo
Intersil Corporation
ISL28190_0808 INTERSIL-ISL28190_0808 Datasheet
1Mb / 16P
   Rail-to-Rail Output, Op Amp
logo
Micrel Semiconductor
MIC7122 MICREL-MIC7122_05 Datasheet
54Kb / 8P
   Rail-to-Rail Dual Op Amp
logo
Microchip Technology
MIC7122 MICROCHIP-MIC7122 Datasheet
934Kb / 22P
   Rail-to-Rail Dual Op Amp
05/14/19
logo
Linear Technology
LT6012 LINER-LT6012_15 Datasheet
380Kb / 20P
   Rail-to-Rail Output Precision Op Amp
LT6011 LINER-LT6011_15 Datasheet
380Kb / 20P
   Rail-to-Rail Output Precision Op Amp
logo
Analog Devices
AD8622 AD-AD8622_09 Datasheet
590Kb / 20P
   Dual, Low Power, Precision Rail-to-Rail Output Op Amp
REV. 0
logo
Linear Technology
LTC1152 LINER-LTC1152 Datasheet
240Kb / 8P
   Rail-to-Rail Input Rail-to-Rail Output Zero-Drift Op Amp
logo
Torex Semiconductor
XC221A TOREX-XC221A Datasheet
667Kb / 8P
   1.2VInput/ Output Rail To Rail CMOS Op Amp
logo
Intersil Corporation
EL5211A INTERSIL-EL5211A Datasheet
204Kb / 12P
   60MHz Rail-to-Rail Input-Output Op Amp
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com