công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD8676 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD8676
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Rail-to-Rail Output Op Amp
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8676 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Analog Devices

  AD8676_15 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD8676_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD8676_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD8676_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD8676_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8676_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8676_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8676_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8676_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
AD8676
Data Sheet
Rev. C | Page 4 of 12
VS = ±15 V, VCM = 0 V, VO = 0 V, TA = +25°C, unless otherwise specified.
Table 3.
Parameter
Symbol
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
INPUT CHARACTERISTICS
Offset Voltage
VOS
B Grade (SOIC)
12
50
μV
B Grade (MSOP)
60
μV
A Grade (SOIC, MSOP)
100
μV
Offset Voltage
VOS
−40°C ≤ TA ≤ +125°C
B Grade (SOIC, MSOP)
15
160
μV
A Grade (SOIC, MSOP)
250
μV
Input Bias Current
IB
−2
+2
nA
−40°C ≤ TA ≤ +125°C
−4.5
+4.5
nA
Input Offset Current
IOS
−1
+1
nA
−40°C ≤ TA ≤ +125°C
−2.8
+2.8
nA
Input Voltage Range
−12.5
+12.5
V
Common-Mode Rejection Ratio
CMRR
VCM = −12.5 V to +12.5 V
111
130
dB
−40°C ≤ TA ≤ +125°C
107
130
dB
Open-Loop Gain
AVO
RL = 2 kΩ to ground,
123
132
dB
VO = −13.5 V to +13.5 V
−40°C ≤ TA ≤ +125°C
117
dB
Offset Voltage Drift
ΔVOS/ΔT
−40°C ≤ TA ≤ +125°C
0.2
0.6
μV/°C
OUTPUT CHARACTERISTICS
Output Voltage High
VOH
RL = 10 kΩ to ground
+14.85
+14.92
V
−40°C ≤ TA ≤ +125°C
+14.80
V
RL = 2 kΩ to ground
+14.60
+14.75
V
−40°C ≤ TA ≤ +125°C
+14.40
V
Output Voltage Low
VOL
RL = 10 kΩ to ground
−14.96
−14.94
V
−40°C ≤ TA ≤ +125°C
−14.90
V
RL = 2 kΩ to ground
−14.85
−14.75
V
−40°C ≤ TA ≤ +125°C
−14.60
V
Short-Circuit Limit
ISC
+40
mA
Output Current
IO
±20
mA
POWER SUPPLY
Power Supply Rejection Ratio
PSRR
VS = ±5.0 V to ±15.0 V
106
120
dB
−40°C ≤ TA ≤ +125°C
106
dB
Supply Current/Amplifier
ISY
VO = 0 V
2.7
3.4
mA
−40°C ≤ TA ≤ +125°C
4.2
mA
DYNAMIC PERFORMANCE
Slew Rate
SR
RL =10 kΩ
2.5
V/μs
Gain Bandwidth Product
GBP
10
MHz
NOISE PERFORMANCE
Voltage Noise
en p-p
0.1 Hz to 10 Hz
0.1
μV p-p
Voltage Noise Density
en
f = 1 kHz
2.8
nV/√Hz
Current Noise Density
in
f = 10 Hz
0.3
pA/√Hz


Số phần tương tự - AD8676_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8676 AD-AD8676_11 Datasheet
343Kb / 12P
   Ultraprecision, 36 V, 2.8 nV/?숰z Dual Rail-to-Rail Output Op Amp
REV. C
More results

Mô tả tương tự - AD8676_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8675 AD-AD8675_15 Datasheet
303Kb / 12P
   Rail-to-Rail Output Op Amp
Rev. E
logo
Intersil Corporation
ISL28190_0808 INTERSIL-ISL28190_0808 Datasheet
1Mb / 16P
   Rail-to-Rail Output, Op Amp
logo
Micrel Semiconductor
MIC7122 MICREL-MIC7122_05 Datasheet
54Kb / 8P
   Rail-to-Rail Dual Op Amp
logo
Microchip Technology
MIC7122 MICROCHIP-MIC7122 Datasheet
934Kb / 22P
   Rail-to-Rail Dual Op Amp
05/14/19
logo
Linear Technology
LT6012 LINER-LT6012_15 Datasheet
380Kb / 20P
   Rail-to-Rail Output Precision Op Amp
LT6011 LINER-LT6011_15 Datasheet
380Kb / 20P
   Rail-to-Rail Output Precision Op Amp
logo
Analog Devices
AD8622 AD-AD8622_09 Datasheet
590Kb / 20P
   Dual, Low Power, Precision Rail-to-Rail Output Op Amp
REV. 0
logo
Linear Technology
LTC1152 LINER-LTC1152 Datasheet
240Kb / 8P
   Rail-to-Rail Input Rail-to-Rail Output Zero-Drift Op Amp
logo
Torex Semiconductor
XC221A TOREX-XC221A Datasheet
667Kb / 8P
   1.2VInput/ Output Rail To Rail CMOS Op Amp
logo
Intersil Corporation
EL5211A INTERSIL-EL5211A Datasheet
204Kb / 12P
   60MHz Rail-to-Rail Input-Output Op Amp
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com