công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD8675 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD8675
Giải thích chi tiết về linh kiện  Rail-to-Rail Output Op Amp
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8675 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button AD8675_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD8675_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD8675_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD8675_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8675_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8675_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8675_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8675_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8675_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
AD8675
Data Sheet
Rev. E | Page 6 of 12
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
±15 V and ±5 V, TA = 25°C, unless otherwise specified.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
10
100
1k
10k
100k
FREQUENCY (Hz)
Figure 3. Voltage Noise Density vs. Frequency
90
0
–100
–80
–60
–40
–20
0
20
40
60
80
100
VOS (µV)
80
70
60
50
40
30
20
10
Figure 4. Input Offset Voltage Distribution
25
20
15
10
5
0
TCVOS (µV/°C)
Figure 5. TCVOS
150
–150
–40
TEMPERATURE (°C)
100
50
0
–50
–100
–20
120
100
80
60
40
20
0
VS = ±15V
TYPICAL
Figure 6. Offset Voltage vs. Temperature
350
300
250
200
150
100
50
0
IB (nA)
2.0
1.6
1.2
0.8
0.4
0
–2.0 –1.6 –1.2 –0.8 –0.4
Figure 7. Input Bias Current, VS = ±15 V
2.0
1.6
1.2
0.8
0.4
0
–2.0 –1.6 –1.2 –0.8 –0.4
350
300
250
200
150
100
50
0
IB (nA)
Figure 8. Input Bias Current, VS = ±5 V


Số phần tương tự - AD8675_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8675 AD-AD8675_16 Datasheet
378Kb / 13P
   36 V Precision, 2.8 nV/?숰z Rail-to-Rail Output Op Amp
More results

Mô tả tương tự - AD8675_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL28190_0808 INTERSIL-ISL28190_0808 Datasheet
1Mb / 16P
   Rail-to-Rail Output, Op Amp
logo
Analog Devices
AD8676 AD-AD8676_15 Datasheet
343Kb / 12P
   Dual Rail-to-Rail Output Op Amp
REV. C
logo
Linear Technology
LT6012 LINER-LT6012_15 Datasheet
380Kb / 20P
   Rail-to-Rail Output Precision Op Amp
LT6011 LINER-LT6011_15 Datasheet
380Kb / 20P
   Rail-to-Rail Output Precision Op Amp
LTC1152 LINER-LTC1152 Datasheet
240Kb / 8P
   Rail-to-Rail Input Rail-to-Rail Output Zero-Drift Op Amp
logo
Torex Semiconductor
XC221A TOREX-XC221A Datasheet
667Kb / 8P
   1.2VInput/ Output Rail To Rail CMOS Op Amp
logo
Intersil Corporation
EL5211A INTERSIL-EL5211A Datasheet
204Kb / 12P
   60MHz Rail-to-Rail Input-Output Op Amp
EL5412 INTERSIL-EL5412 Datasheet
199Kb / 8P
   40MHz Rail-to-Rail Input-Output Op Amp
logo
Microchip Technology
MIC7300 MICROCHIP-MIC7300 Datasheet
678Kb / 22P
   High-Output Drive Rail-to-Rail Op Amp
05/14/19
logo
Linear Technology
LT1152 LINER-LT1152_15 Datasheet
227Kb / 8P
   Rail-to-Rail Input Rail-to-Rail Output Zero-Drift Op Amp
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com