công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD8674 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD8674
Giải thích chi tiết về linh kiện  Precision, Very Low Noise, Low Input
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8674 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button AD8674_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8674_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8674_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8674_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8674_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8674_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD8674_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD8674_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD8674_15 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 20 page
background image
Data Sheet
AD8671/AD8672/AD8674
Rev. F | Page 9 of 20
CAPACITANCE (pF)
1k
+OS
0
10
20
30
40
50
60
100
10k
–OS
VS =±15
Figure 22. Small Signal Overshoot vs. Load Capacitance
VIN
VOUT
0V
VS = ±15V
VIN = 200mV p-p
AV = –100
RL = 10k
0V
TIME (4
s/DIV)
Figure 23. Positive Overdrive Recovery
VIN
VOUT
VSY = ±15V
VIN = 200mV p-p
AV = –100
RL = 10k
0V
0V
TIME (4
s/DIV)
Figure 24. Negative Overdrive Recovery
FREQUENCY (Hz)
1k
1M
40
60
80
100
140
160
100k
10k
10M
120
20
0
–20
–40
100M
VSY = ±15V
100
10
Figure 25. CMRR vs. Frequency
FREQUENCY (Hz)
1k
1M
40
60
80
100
140
160
100k
10k
10M
120
20
0
–20
–40
VSY = ±15V
100
–PSRR
+PSRR
10
Figure 26. PSRR vs. Frequency
127
128
129
130
131
132
133
134
135
TEMPERATURE (°C)
–40
85
25
125
VS = ±2.5V TO ±18V
Figure 27. PSRR vs. Temperature


Số phần tương tự - AD8674_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8674AR AD-AD8674AR Datasheet
92Kb / 4P
   Precision Very Low Noise Low Input Bias Current Operational Amplifiers
Rev 0.2 2/21/02
AD8674AR AD-AD8674AR Datasheet
465Kb / 16P
   Precision, Very Low Noise, Low Input Bias Current Operational Amplifiers
REV. C
AD8674AR-REEL AD-AD8674AR-REEL Datasheet
465Kb / 16P
   Precision, Very Low Noise, Low Input Bias Current Operational Amplifiers
REV. C
AD8674AR-REEL7 AD-AD8674AR-REEL7 Datasheet
465Kb / 16P
   Precision, Very Low Noise, Low Input Bias Current Operational Amplifiers
REV. C
AD8674ARU AD-AD8674ARU Datasheet
92Kb / 4P
   Precision Very Low Noise Low Input Bias Current Operational Amplifiers
Rev 0.2 2/21/02
More results

Mô tả tương tự - AD8674_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8671 AD-AD8671_15 Datasheet
439Kb / 20P
   Precision, Very Low Noise, Low Input
Rev. F
AD8672 AD-AD8672_15 Datasheet
439Kb / 20P
   Precision, Very Low Noise, Low Input
Rev. F
AD8512ARMZ AD-AD8512ARMZ Datasheet
435Kb / 20P
   Precision, Very Low Noise, Low Input Bias Current
Rev. I
AD8512 AD-AD8512_15 Datasheet
435Kb / 20P
   Precision, Very Low Noise, Low Input Bias Current
Rev. I
AD8510 AD-AD8510_15 Datasheet
435Kb / 20P
   Precision, Very Low Noise, Low Input Bias Current
Rev. I
AD8513 AD-AD8513_15 Datasheet
435Kb / 20P
   Precision, Very Low Noise, Low Input Bias Current
Rev. I
AD8610 AD-AD8610_15 Datasheet
371Kb / 24P
   Precision, Very Low Noise
Rev. F
AD8620 AD-AD8620_15 Datasheet
371Kb / 24P
   Precision, Very Low Noise
Rev. F
logo
Texas Instruments
REF5040IDGK TI-REF5040IDGK Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   Low-Noise, Very Low Drift Precision
logo
Analog Devices
AD8671 AD-AD8671_05 Datasheet
465Kb / 16P
   Precision, Very Low Noise, Low Input Bias Current Operational Amplifiers
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com