công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD8671 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD8671
Giải thích chi tiết về linh kiện  Precision, Very Low Noise, Low Input
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8671 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button AD8671_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD8671_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD8671_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8671_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8671_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8671_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8671_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8671_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD8671_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 20 page
background image
Data Sheet
AD8671/AD8672/AD8674
Rev. F | Page 7 of 20
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TEMPERATURE (°C)
–40
85
25
125
VS = ±15V
VS = ±5V
Figure 10. Input Offset Voltage vs. Temperature
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
TEMPERATURE (°C)
–40
85
25
125
+IB
–IB
VS = ±5V
Figure 11. Input Bias Current vs. Temperature
–1.0
–0.5
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
TEMPERATURE (°C)
–40
85
25
125
+IB
–IB
VS = ±15V
Figure 12. Input Bias Current vs. Temperature
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
TEMPERATURE (°C)
–40
85
25
125
VS = ±15V
VS = ±5V
Figure 13. Supply Current vs. Temperature
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
TEMPERATURE (°C)
–40
85
25
125
RL = 600Ω
RL = 2kΩ
VS = ±15V
Figure 14. Output Voltage High vs. Temperature
–14.5
–14.0
–13.5
–13.0
–12.5
–12.0
–11.5
–11.0
TEMPERATURE (°C)
–40
85
25
125
RL = 600Ω
RL = 2kΩ
VS = ±15V
Figure 15. Output Voltage Low vs. Temperature


Số phần tương tự - AD8671_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8671AR AD-AD8671AR Datasheet
92Kb / 4P
   Precision Very Low Noise Low Input Bias Current Operational Amplifiers
Rev 0.2 2/21/02
AD8671AR AD-AD8671AR Datasheet
465Kb / 16P
   Precision, Very Low Noise, Low Input Bias Current Operational Amplifiers
REV. C
AD8671AR-REEL AD-AD8671AR-REEL Datasheet
465Kb / 16P
   Precision, Very Low Noise, Low Input Bias Current Operational Amplifiers
REV. C
AD8671AR-REEL7 AD-AD8671AR-REEL7 Datasheet
465Kb / 16P
   Precision, Very Low Noise, Low Input Bias Current Operational Amplifiers
REV. C
AD8671ARM AD-AD8671ARM Datasheet
92Kb / 4P
   Precision Very Low Noise Low Input Bias Current Operational Amplifiers
Rev 0.2 2/21/02
More results

Mô tả tương tự - AD8671_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8674 AD-AD8674_15 Datasheet
439Kb / 20P
   Precision, Very Low Noise, Low Input
Rev. F
AD8672 AD-AD8672_15 Datasheet
439Kb / 20P
   Precision, Very Low Noise, Low Input
Rev. F
AD8512ARMZ AD-AD8512ARMZ Datasheet
435Kb / 20P
   Precision, Very Low Noise, Low Input Bias Current
Rev. I
AD8512 AD-AD8512_15 Datasheet
435Kb / 20P
   Precision, Very Low Noise, Low Input Bias Current
Rev. I
AD8510 AD-AD8510_15 Datasheet
435Kb / 20P
   Precision, Very Low Noise, Low Input Bias Current
Rev. I
AD8513 AD-AD8513_15 Datasheet
435Kb / 20P
   Precision, Very Low Noise, Low Input Bias Current
Rev. I
AD8610 AD-AD8610_15 Datasheet
371Kb / 24P
   Precision, Very Low Noise
Rev. F
AD8620 AD-AD8620_15 Datasheet
371Kb / 24P
   Precision, Very Low Noise
Rev. F
logo
Texas Instruments
REF5040IDGK TI-REF5040IDGK Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   Low-Noise, Very Low Drift Precision
logo
Analog Devices
AD8671 AD-AD8671_05 Datasheet
465Kb / 16P
   Precision, Very Low Noise, Low Input Bias Current Operational Amplifiers
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com