công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD8582 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD8582
Giải thích chi tiết về linh kiện  5 Volt, Parallel Input Complete Dual 12-Bit DAC
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8582 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

  AD8582_15 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD8582_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD8582_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD8582_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD8582_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8582_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8582_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8582_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
REV. 0
–8–
AD8582
10
–10
125
–4
–8
–25
–6
–50
2
–2
0
4
6
8
100
50
75
0
25
TEMPERATURE –
°C
VDD = +4.75V
σAVG +1σ
AVG
σAVG –1σ
0.10
0.00
125
–25
0.02
–50
0.06
0.04
0.08
100
50
75
0
25
TEMPERATURE –
°C
σAVG +1σ
AVG
σAVG – 1σ
∆ V
DD = +4.75 TO +5.25V
0.000
–0.005
125
–25
–0.004
–50
–0.002
–0.003
–0.001
100
50
75
0
25
TEMPERATURE –
°C
σAVG +1σ
AVG
σAVG –1σ
V
DD = +4.75V
∆I
L = 5mA
Figure 23. Reference Error vs.
Temperature
Figure 24. Reference Load Regulation
vs. Temperature
Figure 25. Reference Line Regulation
vs. Temperature
OUTLINE DIMENSIONS
Dimensions shown in inches and (mm).
N-24
24-Pin Narrow Body Plastic DIP
SOL-24
24-Lead Wide Body SOIC
0.195 (4.95)
0.115 (2.93)
0.325 (8.25)
0.300 (7.62)
0.015 (0.381)
0.008 (0.204)
PIN 1
24
1
13
12
0.280 (7.11)
0.240 (6.10)
0.210
(5.33)
MAX
0.100 (2.54)
BSC
SEATING
PLANE
0.060 (1.52)
0.015 (0.38)
0.150
(3.81)
MIN
0.070 (1.77)
0.045 (1.15)
0.022 (0.558)
0.014 (0.356)
0.200 (5.05)
0.125 (3.18)
1.275 (32.30)
1.125 (28.60)
PIN 1
0.2992 (7.60)
0.2914 (7.40)
0.4193 (10.65)
0.3937 (10.00)
13
12
1
24
0.0192 (0.49)
0.0138 (0.35)
0.0500 (1.27)
BSC
0.1043 (2.65)
0.0926 (2.35)
0.6141 (15.60)
0.5985 (15.20)
0.0118 (0.30)
0.0040 (0.10)
0.0125 (0.32)
0.0091 (0.23)
0.0500 (1.27)
0.0157 (0.40)
0.0291 (0.74)
0.0098 (0.25)
x 45
°
8
°
0
°


Số phần tương tự - AD8582_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8582AN AD-AD8582AN Datasheet
309Kb / 8P
   5 Volt, Parallel Input Complete Dual 12-Bit DAC
REV. 0
AD8582AN AD-AD8582AN Datasheet
312Kb / 8P
   5 Volt, Parallel Input Complete Dual 12-Bit DAC
REV. 0
AD8582AN AD-AD8582AN Datasheet
192Kb / 8P
   5 Volt, Parallel Input Complete Dual 12-Bit DAC
REV. 0
AD8582ANZ AD-AD8582ANZ Datasheet
192Kb / 8P
   5 Volt, Parallel Input Complete Dual 12-Bit DAC
REV. 0
AD8582AR AD-AD8582AR Datasheet
309Kb / 8P
   5 Volt, Parallel Input Complete Dual 12-Bit DAC
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD8582_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8582ANZ AD-AD8582ANZ Datasheet
192Kb / 8P
   5 Volt, Parallel Input Complete Dual 12-Bit DAC
REV. 0
AD8582 AD-AD8582 Datasheet
309Kb / 8P
   5 Volt, Parallel Input Complete Dual 12-Bit DAC
REV. 0
AD8582ARZ AD-AD8582ARZ Datasheet
312Kb / 8P
   5 Volt, Parallel Input Complete Dual 12-Bit DAC
REV. 0
DAC8562 AD-DAC8562 Datasheet
636Kb / 16P
   5 Volt, Parallel Input Complete 12-Bit DAC
REV. A
DAC8562FSZ AD-DAC8562FSZ Datasheet
639Kb / 16P
   5 Volt, Parallel Input Complete 12-Bit DAC
REV. A
DAC8562 AD-DAC8562_15 Datasheet
639Kb / 16P
   5 Volt, Parallel Input Complete 12-Bit DAC
AD8522ARZ AD-AD8522ARZ Datasheet
244Kb / 8P
   5 Volt, Serial Input, Dual 12-Bit DAC
REV. A
AD8522 AD-AD8522 Datasheet
240Kb / 8P
   5 Volt, Serial Input, Dual 12-Bit DAC
REV. A
AD8300 AD-AD8300 Datasheet
245Kb / 8P
   3 Volt, Serial Input Complete 12-Bit DAC
REV. A
AD8300 AD-AD8300_15 Datasheet
244Kb / 8P
   3 Volt, Serial Input Complete 12-Bit DAC
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com