công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD8570 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD8570
Giải thích chi tiết về linh kiện  16 V Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8570 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button AD8570_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD8570_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD8570_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8570_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8570_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8570_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8570_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8570_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD8570_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
–7–
AD8568/AD8569/AD8570
REV. C
FREQUENCY (Hz)
1,000
100
1
10
10k
100
1k
10
TA = 25 C
4.5V
VS
16V
TPC 19. Voltage Noise Density vs. Frequency
FREQUENCY (Hz)
100M
10M
1M
100k
10k
1k
100
180
140
120
100
80
60
40
20
0
20
TA = 25 C
4.5V < VS < 16V
160
TPC 20. Channel Separation vs. Frequency
LOAD CAPACITANCE (pF)
100
90
0
10
1k
100
80
70
60
50
40
30
20
10
TA = 25 C
VS = 16V
VCM = 8V
VIN = 100mV p-p
AV = +1
RL = 10k
OS
+OS
TPC 21. Small Signal Overshoot vs. Load Capacitance
LOAD CAPACITANCE (pF)
100
90
0
10
1k
100
80
70
60
50
40
30
20
10
TA = 25 C
VS = 4.5V
VCM = 2.25V
VIN = 100mV p-p
AV = +1
RL = 10k
OS
+OS
TPC 22. Small Signal Overshoot vs. Load Capacitance
SETTLING TIME ( s)
15
10
15
02.0
0.5
1.0
1.5
5
0
5
10
TA = 25 C
VS = 8V
RL = 10k
OVERSHOOT SETTLING TO 0.1%
UNDERSHOOT SETTLING TO 0.1%
TPC 23. Settling Time vs. Step Size
TIME (2 s/DIV)
0
0
00
0
00
00
00
0
0
0
0
0
0
0
TA = 25 C
VS = 16V
AV = +1
RL = 10k
CL = 300pF
TPC 24. Large Signal Transient Response


Số phần tương tự - AD8570_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8570ACP AD-AD8570ACP Datasheet
127Kb / 12P
   16 V Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
REV. A
AD8570ACP-R2 AD-AD8570ACP-R2 Datasheet
139Kb / 12P
   16 V Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
REV. C
AD8570ACP-REEL AD-AD8570ACP-REEL Datasheet
139Kb / 12P
   16 V Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
REV. C
AD8570ACP-REEL7 AD-AD8570ACP-REEL7 Datasheet
139Kb / 12P
   16 V Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
REV. C
AD8570ARU AD-AD8570ARU Datasheet
139Kb / 12P
   16 V Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
REV. C
More results

Mô tả tương tự - AD8570_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8569 AD-AD8569_15 Datasheet
140Kb / 12P
   16 V Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
REV. C
AD8568 AD-AD8568_03 Datasheet
139Kb / 12P
   16 V Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
REV. C
AD8568 AD-AD8568 Datasheet
127Kb / 12P
   16 V Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
REV. A
AD8568 AD-AD8568_15 Datasheet
140Kb / 12P
   16 V Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
REV. C
AD8566 AD-AD8566_15 Datasheet
293Kb / 16P
   16 V Rail-to-Rail Operational Amplifiers
Rev. G
AD8565 AD-AD8565_06 Datasheet
346Kb / 16P
   16 V Rail-to-Rail Operational Amplifiers
REV. D
AD8565 AD-AD8565_15 Datasheet
293Kb / 16P
   16 V Rail-to-Rail Operational Amplifiers
Rev. G
AD8567 AD-AD8567_15 Datasheet
293Kb / 16P
   16 V Rail-to-Rail Operational Amplifiers
Rev. G
AD8565 AD-AD8565 Datasheet
152Kb / 12P
   16 V Rail-to-Rail Operational Amplifiers
REV. A
AD8565 AD-AD8565_17 Datasheet
334Kb / 13P
   16 V Rail-to-Rail Operational Amplifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com