công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AD8569 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices |
|
AD8569 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices |
5 / 12 page –5– AD8568/AD8569/AD8570 REV. C TEMPERATURE ( C) 150 0 40 25 85 45 30 15 VS = 16V VS = 4.5V 60 135 120 105 90 75 ILOAD = 5mA TPC 7. Output Voltage Swing vs. Temperature TEMPERATURE ( C) 0.9999 0.9995 40 25 85 RL = 2k 4.5V < VS < 16V VOUT = 0.5V TO 15V 0.9997 RL = 600 TPC 8. Voltage Gain vs. Temperature LOAD CURRENT (mA) 10 0.1 0.001 100 0.01 0.1 1 10 1 100 1k TA = 25 C VS = 16V VS = 4.5V TPC 9. Output Voltage to Supply Rail vs. Load Current TEMPERATURE ( C) 0.80 0.50 40 25 85 0.65 0.60 0.55 VS = 16V VS = 4.5V 0.70 VCM = VS/2 0.75 TPC 10. Supply Current/Amplifier vs. Temperature TEMPERATURE ( C) 7 0 40 25 85 3 2 1 VS = 16V VS = 4.5V 4 RL = 10k CL = 200pF 5 6 TPC 11. Slew Rate vs. Temperature SUPPLY VOLTAGE (V) 1.0 0 018 2 468 10 12 14 16 0.9 0.5 0.3 0.2 0.1 0.8 0.7 0.4 0.6 TA = 25 C AV = +1 VO = VS /2 TPC 12. Supply Current/Amplifier vs. Supply Voltage |
Số phần tương tự - AD8569_15 |
|
Mô tả tương tự - AD8569_15 |
|
|
Link URL |
Chính sách bảo mật |
ALLDATASHEET.VN |
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |