công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SA10QA06 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - National Instruments Corporation

tên linh kiện SA10QA06
Giải thích chi tiết về linh kiện  SBD
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NI [National Instruments Corporation]
Trang chủ  http://www.NI.com
Logo NI - National Instruments Corporation

SA10QA06 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - National Instruments Corporation

  SA10QA06_15 Datasheet HTML 1Page - National Instruments Corporation SA10QA06_15 Datasheet HTML 2Page - National Instruments Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
1.0A Avg.
Volts
SBD
6
0
A
Q
0
1
A
S
60
FIG.5
FIG.6
FIG.7
FIG.8
FIG.9
FIG.10


Số phần tương tự - SA10QA06_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nihon Inter Electronics...
SA10QA06 NIEC-SA10QA06 Datasheet
366Kb / 2P
   Scokkty Barrier Diode
SA10QA06 NIEC-SA10QA06 Datasheet
366Kb / 2P
   Schottky Barrier Diode
logo
Kyocera Kinseki Corpota...
SA10QA06 KSS-SA10QA06 Datasheet
1Mb / 8P
   Schottky Barrier Diode
More results

Mô tả tương tự - SA10QA06_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nihon Inter Electronics...
FCH20U10 NIEC-FCH20U10 Datasheet
302Kb / 1P
   SBD
logo
National Instruments Co...
GSH10A10B NI-GSH10A10B_15 Datasheet
131Kb / 1P
   SBD
GSQ05A03L NI-GSQ05A03L_15 Datasheet
116Kb / 1P
   SBD
GSQ05A04B NI-GSQ05A04B_15 Datasheet
131Kb / 1P
   SBD
GCH30A10 NI-GCH30A10_15 Datasheet
129Kb / 1P
   SBD
GCQ20A04 NI-GCQ20A04_15 Datasheet
130Kb / 1P
   SBD
GCQ30A03L NI-GCQ30A03L_15 Datasheet
130Kb / 1P
   SBD
GCQ30A06 NI-GCQ30A06_15 Datasheet
129Kb / 1P
   SBD
KSQ30A06B NI-KSQ30A06B_15 Datasheet
125Kb / 1P
   SBD
KSQ60A03LB NI-KSQ60A03LB_15 Datasheet
98Kb / 1P
   SBD
KSQ60A04E NI-KSQ60A04E_15 Datasheet
103Kb / 1P
   SBD
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com