công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD8039 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD8039
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Power, 350 MHz Voltage Feedback Amplifiers
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8039 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button AD8039_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD8039_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD8039_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8039_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8039_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8039_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8039_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8039_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD8039_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 17 page
background image
AD8038/AD8039
Rev. G | Page 6 of 16
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Default Conditions: ±5 V, CL = 5 pF, G = +2, RG = RF = 1 kΩ, RL = 2 kΩ, VO = 2 V p-p, Frequency = 1 MHz, TA = 25°C.
FREQUENCY (MHz)
–6
1000
0.1
1
100
–3
0
3
6
9
12
15
18
21
24
G = +5
G = +2
G = +1
G = +10
10
Figure 6. Small Signal Frequency Response for Various Gains,
VOUT = 500 mV p-p
FREQUENCY (MHz)
0
1
6
7
5
4
3
2
VS = ±1.5V
VS = ±2.5V
VS = ±5V
1000
0.1
1
100
10
Figure 7. Small Signal Frequency Response for Various Supplies,
VOUT = 500 mV p-p
FREQUENCY (MHz)
0
1
6
7
5
4
3
2
1000
0.1
1
100
10
RL = 2kΩ
RL = 500Ω
RL = 1kΩ
Figure 8. Small Signal Frequency Response for Various RL,
VS = ±5 V, VOUT = 500 mV p-p
FREQUENCY (MHz)
0
1
6
7
RL = 2kΩ
5
4
3
2
RL = 500Ω
RL = 1kΩ
1000
0.1
1
100
10
Figure 9. Small Signal Frequency Response for Various RL,
VS = 5 V, VOUT = 500 mV p-p
FREQUENCY (MHz)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
RL = 500Ω
RL = 2kΩ
RL = 1kΩ
0.1
1
100
10
Figure 10. Large Signal Frequency Response for Various RL,
VOUT = 3 V p-p, VS = 5 V
FREQUENCY (MHz)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0.1
1
100
10
RL = 2kΩ
RL = 500Ω
RL = 1kΩ
Figure 11. Large Signal Frequency Response for Various RL,
VOUT = 4 V p-p, VS = ±5 V


Số phần tương tự - AD8039_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8039AR AD-AD8039AR Datasheet
346Kb / 12P
   Low Power 350 MHz Voltage Feedback Amplifiers
REV. B
AD8039AR AD-AD8039AR Datasheet
256Kb / 12P
   Low Power 350 MHz Voltage Feedback Amplifiers
REV. F
AD8039AR AD-AD8039AR Datasheet
533Kb / 17P
   Low Power, 350 MHz Voltage Feedback Amplifiers
Rev. G
AD8039AR-REEL AD-AD8039AR-REEL Datasheet
346Kb / 12P
   Low Power 350 MHz Voltage Feedback Amplifiers
REV. B
AD8039AR-REEL AD-AD8039AR-REEL Datasheet
256Kb / 12P
   Low Power 350 MHz Voltage Feedback Amplifiers
REV. F
More results

Mô tả tương tự - AD8039_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8039ARZ AD-AD8039ARZ Datasheet
533Kb / 17P
   Low Power, 350 MHz Voltage Feedback Amplifiers
Rev. G
AD8038 AD-AD8038 Datasheet
346Kb / 12P
   Low Power 350 MHz Voltage Feedback Amplifiers
REV. B
AD8038 AD-AD8038_15 Datasheet
533Kb / 17P
   Low Power, 350 MHz Voltage Feedback Amplifiers
Rev. G
AD8038 AD-AD8038_04 Datasheet
256Kb / 12P
   Low Power 350 MHz Voltage Feedback Amplifiers
REV. F
AD8055 AD-AD8055_15 Datasheet
491Kb / 17P
   Low Cost, 300 MHz Voltage Feedback Amplifiers
Rev. J
AD8056 AD-AD8056_15 Datasheet
491Kb / 17P
   Low Cost, 300 MHz Voltage Feedback Amplifiers
Rev. J
AD8055 AD-AD8055 Datasheet
207Kb / 11P
   Low Cost, 300 MHz Voltage Feedback Amplifiers
REV. B
AD8055 AD-AD8055_06 Datasheet
302Kb / 16P
   Low Cost, 300 MHz Voltage Feedback Amplifiers
Rev. J
AD8055ART AD-AD8055ART Datasheet
491Kb / 17P
   Low Cost, 300 MHz Voltage Feedback Amplifiers
Rev. J
AD8057 AD-AD8057_03 Datasheet
260Kb / 16P
   Low Cost, High Performance Voltage Feedback, 325 MHz Amplifiers
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com