công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7997 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7997
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Channel, 10- and 12-Bit ADCs with IC Compatible Interface in 20-Lead TSSOP
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7997 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD7997_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD7997_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD7997_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7997_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7997_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7997_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7997_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD7997_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD7997_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 32 page
background image
AD7997/AD7998
Rev. 0 | Page 8 of 32
AD7997/AD7998 Limit at TMIN, TMAX
Parameter
Conditions
Min
Max
Unit
Description
t10
Standard mode
300
ns
tFDA, fall time of SDA signal
Fast mode
20 + 0.1 CB
300
ns
High speed mode
CB = 100 pF max
10
80
ns
CB = 400 pF max
20
160
ns
t11
Standard mode
1000
ns
tRCL, rise time of SCL signal
Fast mode
20 + 0.1 CB
300
ns
High speed mode
CB = 100 pF max
10
40
ns
CB = 400 pF max
20
80
ns
t11A
Standard mode
1000
ns
tRCL1, rise time of SCL signal after a repeated start
condition and after an Acknowledge bit
Fast mode
20 + 0.1 CB
300
ns
High speed mode
CB = 100 pF max
10
80
ns
CB = 400 pF max
20
160
ns
t12
Standard mode
300
ns
tFCL, fall time of SCL signal
Fast mode
20 + 0.1 CB
300
ns
High speed mode
CB = 100 pF max
10
40
ns
CB = 400 pF max
20
80
ns
tSP
Fast mode
0
50
ns
Pulse width of suppressed spike
High speed mode
0
10
ns
tPOWER-UP
1
typ µs
Power-up time
1 A device must provide a data hold time for SDA in order to bridge the undefined region of the SCL falling edge.
2 For 3 V supplies, the maximum hold time with
CB = 100 pF max is 100 ns max.
P
S
S
P
t6
t4
t1
t3
t5
t8
t2
t11
t12
t6
SCL
SDA
t7
t9
t10
S = START CONDITION
P = STOP CONDITION
Figure 2. Timing Diagram for 2-Wire Serial Interface


Số phần tương tự - AD7997_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7997BRU-0 AD-AD7997BRU-0 Datasheet
1Mb / 32P
   8-Channel, 10- and 12-Bit ADCs with I2CCompatible
REV. 0
AD7997BRU-0REEL AD-AD7997BRU-0REEL Datasheet
1Mb / 32P
   8-Channel, 10- and 12-Bit ADCs with I2CCompatible
REV. 0
AD7997BRU-1 AD-AD7997BRU-1 Datasheet
1Mb / 32P
   8-Channel, 10- and 12-Bit ADCs with I2CCompatible
REV. 0
AD7997BRU-1REEL AD-AD7997BRU-1REEL Datasheet
1Mb / 32P
   8-Channel, 10- and 12-Bit ADCs with I2CCompatible
REV. 0
AD7997BRUZ-03 AD-AD7997BRUZ-03 Datasheet
1Mb / 32P
   8-Channel, 10- and 12-Bit ADCs with I2CCompatible
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD7997_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7998 AD-AD7998_15 Datasheet
1Mb / 32P
   8-Channel, 10- and 12-Bit ADCs with IC Compatible Interface in 20-Lead TSSOP
REV. 0
AD7993 AD-AD7993_15 Datasheet
1Mb / 32P
   4-Channel, 10- and 12-Bit ADCs with IC Compatible Interface in 16-Lead TSSOP
REV. 0
AD7994 AD-AD7994_15 Datasheet
1Mb / 32P
   4-Channel, 10- and 12-Bit ADCs with IC Compatible Interface in 16-Lead TSSOP
REV. 0
AD7993 AD-AD7993 Datasheet
693Kb / 32P
   4-Channel, 10- and 12-Bit ADCs with I2C Compatible Interface in 16-Lead TSSOP
REV. 0
AD7994 AD-AD7994 Datasheet
277Kb / 27P
   4-Channel, 12-/10-Bit ADCs with I2C Compatible Interface in 16-Lead TSSOP
REV. PrF 09/03
AD7918 AD-AD7918_15 Datasheet
557Kb / 28P
   8-Channel, 1 MSPS, 8-/10-/12-Bit ADCs with Sequencer in 20-Lead TSSOP
Rev. E
AD7928BRUZ AD-AD7928BRUZ Datasheet
456Kb / 32P
   8-Channel, 1 MSPS, 8-/10-/12-Bit ADCs with Sequencer in 20-Lead TSSOP
REV. D
AD7908 AD-AD7908 Datasheet
607Kb / 24P
   8-Channel, 1 MSPS, 8-/10-/12-Bit ADCs with Sequencer in 20-Lead TSSOP
REV. A
AD7908 AD-AD7908_15 Datasheet
557Kb / 28P
   8-Channel, 1 MSPS, 8-/10-/12-Bit ADCs with Sequencer in 20-Lead TSSOP
Rev. E
AD7928 AD-AD7928_15 Datasheet
557Kb / 28P
   8-Channel, 1 MSPS, 8-/10-/12-Bit ADCs with Sequencer in 20-Lead TSSOP
Rev. E
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com