công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD4556 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện CD4556
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS Dual Binary to 1 of 4 Decoder/Demultiplexers
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

CD4556 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Intersil Corporation

Back Button CD4556 Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation CD4556 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation CD4556 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation CD4556 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation CD4556 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation CD4556 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation CD4556 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation CD4556 Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation CD4556 Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
7-1258
CD4555BMS, CD4556BMS
TRUTH TABLE
INPUTS
Q OUTPUTS
E
D
C
B
A
0
123456789
10
11
12
13
14
15
000001000000000000000
000010100000000000000
000100010000000000000
000110001000000000000
001000000100000000000
001010000010000000000
001100000001000000000
001110000000100000000
010000000000010000000
010010000000001000000
010100000000000100000
010110000000000010000
011000000000000001000
011010000000000000100
011100000000000000010
011110000000000000001
1
X
X
X
00000000000000000
X = Don’t Care
Chip Dimensions and Pad Layouts
CD4555BMSH
CD4556BMSH
Dimensions in parenthesis are in millimeters and are
derived from the basic inch dimensions as indicated.
Grid graduations are in mils (10-3 inch).
METALLIZATION:
Thickness: 11k
Å
− 14kÅ, AL.
PASSIVATION:
10.4kÅ - 15.6k
Å, Silane
BOND PADS:
0.004 inches X 0.004 inches MIN
DIE THICKNESS:
0.0198 inches - 0.0218 inches


Số phần tương tự - CD4556

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
CD4556B TI-CD4556B Datasheet
267Kb / 13P
[Old version datasheet]   CMOS DUAL BINARY TO 1 OF 4 DECODER/DEMULTIPLEXERS
CD4556B TI1-CD4556B Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   Cmos Dual Binary to 1 of 4 Decoder/Demultiplexers
CD4556B-MIL TI1-CD4556B-MIL Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   Cmos Dual Binary to 1 of 4 Decoder/Demultiplexers
CD4556BE TI-CD4556BE Datasheet
267Kb / 13P
[Old version datasheet]   CMOS DUAL BINARY TO 1 OF 4 DECODER/DEMULTIPLEXERS
CD4556BE TI1-CD4556BE Datasheet
1Mb / 19P
[Old version datasheet]   CMOS Dual Binary to 1 of 4 Decoder/Demultiplexers
More results

Mô tả tương tự - CD4556

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
CD4555B TI1-CD4555B_15 Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   Cmos Dual Binary to 1 of 4 Decoder/Demultiplexers
CD4555BPWRG4 TI1-CD4555BPWRG4 Datasheet
1Mb / 19P
[Old version datasheet]   CMOS Dual Binary to 1 of 4 Decoder/Demultiplexers
CD4555B TI-CD4555B Datasheet
267Kb / 13P
[Old version datasheet]   CMOS DUAL BINARY TO 1 OF 4 DECODER/DEMULTIPLEXERS
logo
STMicroelectronics
HCC4555B STMICROELECTRONICS-HCC4555B Datasheet
316Kb / 14P
   DUAL BINARY TO 1 OF 4 DECODER/DEMULTIPLEXERS
logo
Renesas Technology Corp
CD4555BMS RENESAS-CD4555BMS Datasheet
412Kb / 11P
   CMOS Dual Binary to 1 of 4Decoder/Demultiplexers
December 1992
logo
Motorola, Inc
MC14555B MOTOROLA-MC14555B Datasheet
164Kb / 5P
   Dual Binary to 1-of-4 Decoder/Demultiplexer
logo
ON Semiconductor
MC14555B ONSEMI-MC14555B Datasheet
142Kb / 8P
   Dual Binary to 1-of-4 Decoder/Demultiplexer
March, 2000 ??Rev. 3
logo
Hitachi Semiconductor
HD14555B HITACHI-HD14555B Datasheet
63Kb / 4P
   Dual Binary to 1-of-4 Decoder/Demultiplexer
logo
ON Semiconductor
MC14555B ONSEMI-MC14555B_14 Datasheet
110Kb / 6P
   Dual Binary to 1-of-4 Decoder/Demultiplexer
July, 2014 ??Rev. 11
MC10171 ONSEMI-MC10171 Datasheet
110Kb / 5P
   Dual Binary to 1-4 Decoder(Low)
1996 REV 5
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com