công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD4556 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện CD4556
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS Dual Binary to 1 of 4 Decoder/Demultiplexers
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

CD4556 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Intersil Corporation

Back Button CD4556 Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation CD4556 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation CD4556 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation CD4556 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation CD4556 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation CD4556 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation CD4556 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation CD4556 Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation CD4556 Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
7-1255
CD4555BMS, CD4556BMS
FIGURE 7. TYPICAL PROPAGATION DELAY TIME vs LOAD
CAPACITANCE (A OR B INPUT TO ANY OUTPUT)
FIGURE 8. TYPICAL PROPAGATION DELAY TIME vs LOAD
CAPACITANCE (E INPUTS TO ANY OUTPUT)
FIGURE 9. TYPICAL PROPAGATION DELAY TIME vs SUPPLY
VOLTAGE
FIGURE 10. TYPICAL TRANSITION TIME vs LOAD CPACI-
TANCE
FIGURE 11. TYPICAL DYNAMIC POWER DISSIPATION vs FREQUENCY
Typical Performance Characteristics (Continued)
AMBIENT TEMPERATURE (TA) = +25
oC
100
50
0
20
40
60
80
100
LOAD CAPACITANCE (CL) (pF)
SUPPLY VOLTAGE (VDD) = 5V
10V
15V
150
200
250
AMBIENT TEMPERATURE (TA) = +25
oC
100
50
0
20
40
60
80
100
LOAD CAPACITANCE (CL) (pF)
SUPPLY VOLTAGE (VDD) = 5V
10V
15V
150
200
250
AMBIENT TEMPERATURE (TA) = +25
oC
150
50
0
5
10
15
20
SUPPLY VOLTAGE (VDD) = 5V
ANY INPUT
E INPUT
100
200
250
300
AMBIENT TEMPERATURE (TA) = +25
oC
LOAD CAPACITANCE (CL) (pF)
0
40
60
80
100
20
0
50
100
150
200
SUPPLY VOLTAGE (VDD) = 5V
10V
15V
8
6
4
2
INPUT FREQUENCY (f) (kHz)
10-1
10
1
102
103
104
105
8
6
4
2
1
8
6
4
2
10
8
6
4
2
102
8
6
4
2
103
104
SUPPLY VOLTAGE (VDD) = 15V
LOAD CAPACITANCE (CL) = 50pF
AMBIENT TEMPERATURE (TA) = +25
oC
VDD = 5V
CL = 50pF
VDD = 10V
CL = 15pF
VDD = 10V
CL = 50pF
106


Số phần tương tự - CD4556

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
CD4556B TI-CD4556B Datasheet
267Kb / 13P
[Old version datasheet]   CMOS DUAL BINARY TO 1 OF 4 DECODER/DEMULTIPLEXERS
CD4556B TI1-CD4556B Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   Cmos Dual Binary to 1 of 4 Decoder/Demultiplexers
CD4556B-MIL TI1-CD4556B-MIL Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   Cmos Dual Binary to 1 of 4 Decoder/Demultiplexers
CD4556BE TI-CD4556BE Datasheet
267Kb / 13P
[Old version datasheet]   CMOS DUAL BINARY TO 1 OF 4 DECODER/DEMULTIPLEXERS
CD4556BE TI1-CD4556BE Datasheet
1Mb / 19P
[Old version datasheet]   CMOS Dual Binary to 1 of 4 Decoder/Demultiplexers
More results

Mô tả tương tự - CD4556

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
CD4555B TI1-CD4555B_15 Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   Cmos Dual Binary to 1 of 4 Decoder/Demultiplexers
CD4555BPWRG4 TI1-CD4555BPWRG4 Datasheet
1Mb / 19P
[Old version datasheet]   CMOS Dual Binary to 1 of 4 Decoder/Demultiplexers
CD4555B TI-CD4555B Datasheet
267Kb / 13P
[Old version datasheet]   CMOS DUAL BINARY TO 1 OF 4 DECODER/DEMULTIPLEXERS
logo
STMicroelectronics
HCC4555B STMICROELECTRONICS-HCC4555B Datasheet
316Kb / 14P
   DUAL BINARY TO 1 OF 4 DECODER/DEMULTIPLEXERS
logo
Renesas Technology Corp
CD4555BMS RENESAS-CD4555BMS Datasheet
412Kb / 11P
   CMOS Dual Binary to 1 of 4Decoder/Demultiplexers
December 1992
logo
Motorola, Inc
MC14555B MOTOROLA-MC14555B Datasheet
164Kb / 5P
   Dual Binary to 1-of-4 Decoder/Demultiplexer
logo
ON Semiconductor
MC14555B ONSEMI-MC14555B Datasheet
142Kb / 8P
   Dual Binary to 1-of-4 Decoder/Demultiplexer
March, 2000 ??Rev. 3
logo
Hitachi Semiconductor
HD14555B HITACHI-HD14555B Datasheet
63Kb / 4P
   Dual Binary to 1-of-4 Decoder/Demultiplexer
logo
ON Semiconductor
MC14555B ONSEMI-MC14555B_14 Datasheet
110Kb / 6P
   Dual Binary to 1-of-4 Decoder/Demultiplexer
July, 2014 ??Rev. 11
MC10171 ONSEMI-MC10171 Datasheet
110Kb / 5P
   Dual Binary to 1-4 Decoder(Low)
1996 REV 5
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com