công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD4044BMS bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện CD4044BMS
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS Quad Clocked ?쏡??Latch
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

CD4044BMS bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Intersil Corporation

Back Button CD4044BMS Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation CD4044BMS Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation CD4044BMS Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation CD4044BMS Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation CD4044BMS Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation CD4044BMS Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation CD4044BMS Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation CD4044BMS Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation CD4044BMS Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
7-883
CD4043BMS, CD4044BMS
FIGURE 8. SWITCH BOUNCE ELIMINATOR
FIGURE 9. ENABLE PROPAGATION DELAY TIME TEST CIRCUIT AND WAVEFORM
FIGURE 7. TYPICAL POWER DISSIPATION vs FREQUENCY
TEST
IN
IN
A
tPHZ
VDD
VSS
VSS
tPLZ
VSS
VDD
VDD
tPZH
VDD
VSS
VSS
tPZL
VSS
VDD
VDD
Z = HIGH IMPEDANCE
Typical Performance Characteristics (Continued)
10V
5V
10V
AMBIENT TEMPERATURE (TA) = +25
oC
SUPPLY VOLTAGE (VDD) = 15V
105
103
10
1
106
102
104
INPUT FREQUENCY (fI) (kHz)
103
104
105
106
107
CL = 50pF
CL =15pF
LATCH
SQ
R
LATCH
SQ
R
OUTPUT
OUTPUT
1M
1M
1M
1M
VDD
VDD
VDD
CD4044BMS
CD4043BMS
14
15
16
13
12
11
10
9
1
2
3
4
5
7
6
8
ENABLE
A
VDD
IN
IN
1K
CL = 50pF
VSS
50%
50%
VDD
ENABLE
tPZH
tPHZ
tPLZ
tPZL
90%
10%
90%
10%
POINT A
(IN = VDD, IN = VSS)
POINT A
(IN = VSS, IN = VDD)
VSS
≈ 2/3 VDD
≈ 1/3 VDD
≈ 2/3 VDD
≈ 1/3 VDD


Số phần tương tự - CD4044BMS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
CD4044BMS RENESAS-CD4044BMS Datasheet
395Kb / 10P
   CMOS Quad 3 State R/S Latches
December 1992
More results

Mô tả tương tự - CD4044BMS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
CD4042B TI1-CD4042B_15 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   CMOS Quad Clocked D Latch
logo
Intersil Corporation
CD4042BMS INTERSIL-CD4042BMS Datasheet
63Kb / 8P
   CMOS Quad Clocked “D” Latch
December 1992
logo
Texas Instruments
CD4042B TI-CD4042B Datasheet
599Kb / 12P
[Old version datasheet]   CMOS Quad Clocked "D" Latch
logo
STMicroelectronics
HCC4042B STMICROELECTRONICS-HCC4042B Datasheet
301Kb / 13P
   QUAD CLOCKED D LATCH
logo
National Semiconductor ...
CD4042BM NSC-CD4042BM Datasheet
124Kb / 6P
   Quad Clocked D Latch
logo
Integral Corp.
IW4042B INTEGRAL-IW4042B Datasheet
154Kb / 5P
   QUAD CLOCKED LATCH
logo
STMicroelectronics
HCF4042B STMICROELECTRONICS-HCF4042B_01 Datasheet
265Kb / 9P
   QUAD CLOCKED D LATCH
logo
Motorola, Inc
MPG1668 MOTOROLA-MPG1668 Datasheet
637Kb / 11P
   Dual Clocked Latch
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK4042B KODENSHI-KK4042B Datasheet
297Kb / 6P
   Quad Clocked 짰짰Latch High-Voltage Silicon-Gate CMOS
logo
IK Semicon Co., Ltd
IW4042B IKSEMICON-IW4042B Datasheet
235Kb / 6P
   Quad Clocked 짰짰Latch High-Voltage Silicon-Gate CMOS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com