công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD4043BMS bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện CD4043BMS
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS Quad Clocked ?쏡??Latch
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

CD4043BMS bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Intersil Corporation

  CD4043BMS Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation CD4043BMS Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation CD4043BMS Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation CD4043BMS Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation CD4043BMS Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation CD4043BMS Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation CD4043BMS Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation CD4043BMS Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation CD4043BMS Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
7-880
Specifications CD4043BMS, CD4044BMS
TABLE 6. APPLICABLE SUBGROUPS
CONFORMANCE GROUP
MIL-STD-883
METHOD
GROUP A SUBGROUPS
READ AND RECORD
Initial Test (Pre Burn-In)
100% 5004
1, 7, 9
IDD, IOL5, IOH5A
Interim Test 1 (Post Burn-In)
100% 5004
1, 7, 9
IDD, IOL5, IOH5A
Interim Test 2 (Post Burn-In)
100% 5004
1, 7, 9
IDD, IOL5, IOH5A
PDA (Note 1)
100% 5004
1, 7, 9, Deltas
Interim Test 3 (Post Burn-In)
100% 5004
1, 7, 9
IDD, IOL5, IOH5A
PDA (Note 1)
100% 5004
1, 7, 9, Deltas
Final Test
100% 5004
2, 3, 8A, 8B, 10, 11
Group A
Sample 5005
1, 2, 3, 7, 8A, 8B, 9, 10, 11
Group B
Subgroup B-5
Sample 5005
1, 2, 3, 7, 8A, 8B, 9, 10, 11, Deltas
Subgroups 1, 2, 3, 9, 10, 11
Subgroup B-6
Sample 5005
1, 7, 9
Group D
Sample 5005
1, 2, 3, 8A, 8B, 9
Subgroups 1, 2 3
NOTE: 1. 5% Parameteric, 3% Functional; Cumulative for Static 1 and 2.
TABLE 7. TOTAL DOSE IRRADIATION
CONFORMANCE GROUPS
MIL-STD-883
METHOD
TEST
READ AND RECORD
PRE-IRRAD
POST-IRRAD
PRE-IRRAD
POST-IRRAD
Group E Subgroup 2
5005
1, 7, 9
Table 4
1, 9
Table 4
TABLE 8. BURN-IN AND IRRADIATION TEST CONNECTIONS
FUNCTION
OPEN
GROUND
VDD
9V
± -0.5V
OSCILLATOR
50kHz
25kHz
PART NUMBER
CD4043BMS
Static Burn-In 1
Note 1
1, 2, 9, 10, 13
3 - 8, 11, 12, 14,
15
16
Static Burn-In 2
Note 1
1, 2, 9, 10, 13
8
3 - 7, 11, 12,
14 - 16
Dynamic Burn-
In Note 1
13
8
5, 16
1, 2, 9, 12
4, 6, 12, 14
3, 7, 11, 15
Irradiation
Note 2
1, 2, 9, 10, 13
8
3 - 7, 11, 12,
14 - 16
PART NUMBER
CD4044BMS
Static Burn-In 1
Note 1
1, 2, 9, 10, 13
3 - 8, 11, 12, 14,
15
16
Static Burn-In 2
Note 1
1, 2, 9, 10, 13
8
3 - 7, 11, 12,
14 - 16
Dynamic Burn-
In Note 1
2
8
5, 16
1, 9, 10, 13
4, 6, 12, 14
3, 7, 11, 15
Irradiation
Note 2
1, 2, 9, 10, 13
8
3 - 7, 11, 12,
14 - 16
NOTE:
1. Each pin except VDD and GND will have a series resistor of 10K
± 5%, VDD = 18V ± 0.5V
2. Each pin except VDD and GND will have a series resistor of 47K
± 5%; Group E, Subgroup 2, sample size is 4 dice/wafer, 0 failures, VDD
= 10V
± 0.5V


Số phần tương tự - CD4043BMS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
CD4043BMS RENESAS-CD4043BMS Datasheet
395Kb / 10P
   CMOS Quad 3 State R/S Latches
December 1992
More results

Mô tả tương tự - CD4043BMS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
CD4042B TI1-CD4042B_15 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   CMOS Quad Clocked D Latch
logo
Intersil Corporation
CD4042BMS INTERSIL-CD4042BMS Datasheet
63Kb / 8P
   CMOS Quad Clocked “D” Latch
December 1992
logo
Texas Instruments
CD4042B TI-CD4042B Datasheet
599Kb / 12P
[Old version datasheet]   CMOS Quad Clocked "D" Latch
logo
STMicroelectronics
HCC4042B STMICROELECTRONICS-HCC4042B Datasheet
301Kb / 13P
   QUAD CLOCKED D LATCH
logo
National Semiconductor ...
CD4042BM NSC-CD4042BM Datasheet
124Kb / 6P
   Quad Clocked D Latch
logo
Integral Corp.
IW4042B INTEGRAL-IW4042B Datasheet
154Kb / 5P
   QUAD CLOCKED LATCH
logo
STMicroelectronics
HCF4042B STMICROELECTRONICS-HCF4042B_01 Datasheet
265Kb / 9P
   QUAD CLOCKED D LATCH
logo
Motorola, Inc
MPG1668 MOTOROLA-MPG1668 Datasheet
637Kb / 11P
   Dual Clocked Latch
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK4042B KODENSHI-KK4042B Datasheet
297Kb / 6P
   Quad Clocked 짰짰Latch High-Voltage Silicon-Gate CMOS
logo
IK Semicon Co., Ltd
IW4042B IKSEMICON-IW4042B Datasheet
235Kb / 6P
   Quad Clocked 짰짰Latch High-Voltage Silicon-Gate CMOS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com