công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD4028BMS bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện CD4028BMS
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS BCD-To-Decimal Decoder
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

CD4028BMS bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Intersil Corporation

  CD4028BMS Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation CD4028BMS Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation CD4028BMS Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation CD4028BMS Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation CD4028BMS Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation CD4028BMS Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation CD4028BMS Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation CD4028BMS Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation CD4028BMS Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
7-792
Specifications CD4028BMS
Final Test
100% 5004
2, 3, 8A, 8B, 10, 11
Group A
Sample 5005
1, 2, 3, 7, 8A, 8B, 9, 10, 11
Group B
Subgroup B-5
Sample 5005
1, 2, 3, 7, 8A, 8B, 9, 10, 11, Deltas
Subgroups 1, 2, 3, 9, 10, 11
Subgroup B-6
Sample 5005
1, 7, 9
Group D
Sample 5005
1, 2, 3, 8A, 8B, 9
Subgroups 1, 2 3
NOTE: 1. 5% Parameteric, 3% Functional; Cumulative for Static 1 and 2.
TABLE 7. TOTAL DOSE IRRADIATION
CONFORMANCE GROUPS
MIL-STD-883
METHOD
TEST
READ AND RECORD
PRE-IRRAD
POST-IRRAD
PRE-IRRAD
POST-IRRAD
Group E Subgroup 2
5005
1, 7, 9
Table 4
1, 9
Table 4
TABLE 8. BURN-IN AND IRRADIATION TEST CONNECTIONS
FUNCTION
OPEN
GROUND
VDD
9V
± -0.5V
OSCILLATOR
50kHz
25kHz
Static Burn-In 1
Note 1
1 - 7, 9, 14, 15
8, 10 - 13
16
Static Burn-In 2
Note 1
1 - 7, 9, 14, 15
8
10 - 13, 16
Dynamic Burn-
In Note 1
-
8
16
1 - 7, 9, 14, 15
10, 12, 13
11
Irradiation
Note 2
1 - 7, 9, 14, 15
8
10 - 13, 16
NOTE:
1. Each pin except VDD and GND will have a series resistor of 10K
± 5%, VDD = 18V ± 0.5V
2. Each pin except VDD and GND will have a series resistor of 47K
± 5%; Group E, Subgroup 2, sample size is 4 dice/wafer, 0 failures,
VDD = 10V
± 0.5V
TABLE 6. APPLICABLE SUBGROUPS
(Continued)
CONFORMANCE GROUP
MIL-STD-883
METHOD
GROUP A SUBGROUPS
READ AND RECORD


Số phần tương tự - CD4028BMS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
CD4028BMS RENESAS-CD4028BMS Datasheet
417Kb / 10P
   CMOS BCD-To-Decimal Decoder
December 1992
More results

Mô tả tương tự - CD4028BMS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
CD4028BMS RENESAS-CD4028BMS Datasheet
417Kb / 10P
   CMOS BCD-To-Decimal Decoder
December 1992
logo
Fairchild Semiconductor
CD4028BC FAIRCHILD-CD4028BC Datasheet
53Kb / 6P
   BCD-to-Decimal Decoder
logo
Toshiba Semiconductor
TC4028BP TOSHIBA-TC4028BP Datasheet
223Kb / 5P
   BCD - TO -DECIMAL DECODER
logo
Hitachi Semiconductor
HD74LS42 HITACHI-HD74LS42 Datasheet
61Kb / 6P
   BCD-to-Decimal Decoder
logo
Fairchild Semiconductor
DM7442A FAIRCHILD-DM7442A Datasheet
41Kb / 4P
   BCD to Decimal Decoder
CD4028BC FAIRCHILD-CD4028BC_02 Datasheet
76Kb / 6P
   BCD-to-Decimal Decoder
logo
National Semiconductor ...
CD4028BM NSC-CD4028BM Datasheet
116Kb / 4P
   BCD-to-Decimal Decoder
MM54C42 NSC-MM54C42 Datasheet
107Kb / 4P
   BCD-to-Decimal Decoder
logo
Micro Electronics
MCC4028 MICRO-ELECTRONICS-MCC4028 Datasheet
136Kb / 4P
   BCD-TO-DECIMAL DECODER
logo
Nexperia B.V. All right...
HEF4028B NEXPERIA-HEF4028B Datasheet
209Kb / 10P
   BCD to decimal decoder
Rev. 10 - 7 December 2021
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com