công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD40181 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện CD40181
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS 4 Bit Arithmetic Logic Unit
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

CD40181 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Intersil Corporation

Back Button CD40181 Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation CD40181 Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation CD40181 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation CD40181 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation CD40181 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation CD40181 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation CD40181 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation CD40181 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation CD40181 Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
7-1408
CD40181BMS
FIGURE 4. TYPICAL OUTPUT HIGH (SOURCE) CURRENT
CHARACTERISTICS
FIGURE 5. MINIMUM OUTPUT HIGH (SOURCE) CURRENT
CHARACTERISTICS
FIGURE 6. TYPICAL PROPAGATION DELAY TIME AS A
FUNCTION OF LOAD CAPACITANCE (FOR A OR B
TO F, LOGIC MODE
FIGURE 7. TYPICAL TRANSITION TIME AS A FUNCTION OF
LOAD CAPACITANCE
FIGURE 8. TYPICAL DYNAMIC DISSIPATION AS A FUNCTION OF INPUT FREQUENCY
Typical Performance Characteristics (Continued)
-10V
-15V
AMBIENT TEMPERATURE (TA) = +25
oC
GATE-TO-SOURCE VOLTAGE (VGS) = -5V
0
-5
-10
-15
DRAIN-TO-SOURCE VOLTAGE (VDS) (V)
-20
-25
-30
0
-5
-10
-15
-10V
-15V
AMBIENT TEMPERATURE (TA) = +25
oC
0
-5
-10
-15
DRAIN-TO-SOURCE VOLTAGE (VDS) (V)
0
-5
-10
-15
GATE-TO-SOURCE VOLTAGE (VGS) = -5V
LOAD CAPACITANCE (CL) (pF)
0
60
80
100
0
400
600
10V
15V
800
200
40
20
SUPPLY VOLTAGE (VDD) = 5V
AMBIENT TEMPERATURE (TA) = +25
oC
AMBIENT TEMPERATURE (TA) = +25
oC
LOAD CAPACITANCE (CL) (pF)
0
40
60
80
100
20
0
50
100
150
200
SUPPLY VOLTAGE (VDD) = 5V
10V
15V
AMBIENT TEMPERATURE (TA) = +25
oC
10V
5V
CL = 50pF
CL = 15pF
SUPPLY VOLTAGE (VDD) = 15V
8
6
4
106
2
8
6
4
105
2
8
6
4
104
2
8
6
4
103
2
102
10
INPUT FREQUENCY (fIN) (kHz)
104
105
102
8
6
4
2
8
6
4
2
103
8
6
4
2
8
6
4
2
8
6
4
2
1
LOAD CAPACITANCE


Số phần tương tự - CD40181

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
CD4018 TI-CD4018 Datasheet
245Kb / 12P
[Old version datasheet]   CMOS PRESETTABLE DIVIDE-BY-N COUNTER
logo
Intersil Corporation
CD4018 INTERSIL-CD4018 Datasheet
140Kb / 9P
   CMOS Look-Ahead Carry Generator
December 1992
CD40182 INTERSIL-CD40182 Datasheet
140Kb / 9P
   CMOS Look-Ahead Carry Generator
December 1992
CD40182BMS INTERSIL-CD40182BMS Datasheet
140Kb / 9P
   CMOS Look-Ahead Carry Generator
December 1992
logo
Texas Instruments
CD4018B TI-CD4018B Datasheet
245Kb / 12P
[Old version datasheet]   CMOS PRESETTABLE DIVIDE-BY-N COUNTER
More results

Mô tả tương tự - CD40181

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
DM74LS181 FAIRCHILD-DM74LS181 Datasheet
74Kb / 7P
   4-Bit Arithmetic Logic Unit
74F381 FAIRCHILD-74F381 Datasheet
77Kb / 8P
   4-Bit Arithmetic Logic Unit
logo
Motorola, Inc
SN54LS181 MOTOROLA-SN54LS181 Datasheet
277Kb / 9P
   4-BIT ARITHMETIC LOGIC UNIT
MC5474F181 MOTOROLA-MC5474F181 Datasheet
125Kb / 5P
   4-BIT ARITHMETIC LOGIC UNIT
logo
Fairchild Semiconductor
DM93S41 FAIRCHILD-DM93S41 Datasheet
61Kb / 7P
   4-Bit Arithmetic Logic Unit
logo
NXP Semiconductors
74AC11181 PHILIPS-74AC11181 Datasheet
500Kb / 19P
   4 BIT ARITHMETIC LOGIC UNIT
October 1990
logo
STMicroelectronics
HCC40181B STMICROELECTRONICS-HCC40181B Datasheet
272Kb / 12P
   4-BIT ARITHMETIC LOGIC UNIT
logo
National Semiconductor ...
54F181DM NSC-54F181DM Datasheet
218Kb / 10P
   4-Bit Arithmetic Logic Unit
54LS181 NSC-54LS181 Datasheet
193Kb / 7P
   4-BIT ARITHMETIC LOGIC UNIT
DM54LS181 NSC-DM54LS181 Datasheet
154Kb / 10P
   4-Bit Arithmetic Logic Unit
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com