công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD4011BMS bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện CD4011BMS
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS NAND Gates
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

CD4011BMS bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Intersil Corporation

  CD4011BMS Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation CD4011BMS Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation CD4011BMS Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation CD4011BMS Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation CD4011BMS Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation CD4011BMS Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation CD4011BMS Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation CD4011BMS Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation CD4011BMS Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
7-60
CD4011BMS, CD4012BMS, CD4023BMS
Typical Performance Characteristics
FIGURE 1. TYPICAL VOLTAGE TRANSFER
CHARACTERISTICS
FIGURE 2. TYPICAL POWER DISSIPATION CHARACTERIS-
TICS
FIGURE 3. TYPICAL OUTPUT LOW (SINK) CURRENT
CHARACTERISTICS
FIGURE 4. MINIMUM OUTPUT LOW (SINK) CURRENT
CHARACTERISTICS
FIGURE 5. TYPICAL OUTPUT HIGH (SOURCE) CURRENT
CHARACTERISTICS
FIGURE 6. MINIMUM OUTPUT HIGH (SOURCE) CURRENT
CHARACTERISTICS
AMBIENT TEMPERATURE (TA) = +25
oC
SUPPLY VOLTAGE (VDD) = 15V
10V
5V
15
10
5
0
5
10
15
20
25
INPUT VOLTAGE (VI) (V)
AMBIENT TEMPERATURE (TA) = +25
oC
SUPPLY VOLTAGE (VDD) = 15V
10V
5V
10V
CL = 15pF
CL = 50pF
105
8
6
4
2
8
6
4
2
8
6
4
2
8
6
4
2
104
103
102
10
8
6
4
28
6
4
22
INPUT FREQUENCY (fI) (kHz)
110
102
103
104
8
6
4
28
6
4
10V
5V
AMBIENT TEMPERATURE (TA) = +25
oC
GATE-TO-SOURCE VOLTAGE (VGS) = 15V
0
5
10
15
15
10
5
20
25
30
DRAIN-TO-SOURCE VOLTAGE (VDS) (V)
10V
5V
AMBIENT TEMPERATURE (TA) = +25
oC
GATE-TO-SOURCE VOLTAGE (VGS) = 15V
0
5
10
15
7.5
5.0
2.5
10.0
12.5
15.0
DRAIN-TO-SOURCE VOLTAGE (VDS) (V)
-10V
-15V
AMBIENT TEMPERATURE (TA) = +25
oC
GATE-TO-SOURCE VOLTAGE (VGS) = -5V
0
-5
-10
-15
DRAIN-TO-SOURCE VOLTAGE (VDS) (V)
-20
-25
-30
0
-5
-10
-15
-10V
-15V
AMBIENT TEMPERATURE (TA) = +25
oC
0
-5
-10
-15
DRAIN-TO-SOURCE VOLTAGE (VDS) (V)
0
-5
-10
-15
GATE-TO-SOURCE VOLTAGE (VGS) = -5V


Số phần tương tự - CD4011BMS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
CD4011BMS RENESAS-CD4011BMS Datasheet
369Kb / 9P
   CMOS NAND Gates
November 1994
More results

Mô tả tương tự - CD4011BMS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
CD4011B TI-CD4011B Datasheet
525Kb / 13P
[Old version datasheet]   CMOS NAND GATES
CD4012A TI-CD4012A Datasheet
200Kb / 4P
[Old version datasheet]   CMOS NAND Gates
CD4011B TI1-CD4011B_17 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   CMOS NAND GATES
CD4011B TI1-CD4011B_15 Datasheet
1Mb / 19P
[Old version datasheet]   CMOS NAND GATES
logo
Renesas Technology Corp
CD4011BMS RENESAS-CD4011BMS Datasheet
369Kb / 9P
   CMOS NAND Gates
November 1994
logo
Texas Instruments
CD4011AD3 TI1-CD4011AD3 Datasheet
371Kb / 7P
[Old version datasheet]   CMOS NAND GATES
logo
Microsemi Corporation
TSC321 MICROSEMI-TSC321 Datasheet
1Mb / 3P
   NAND Gates
TSC325 MICROSEMI-TSC325 Datasheet
853Kb / 3P
   NAND Gates
logo
Micro Electronics
MMC4011 MICRO-ELECTRONICS-MMC4011 Datasheet
106Kb / 4P
   NAND GATES
logo
STMicroelectronics
HCC4011B STMICROELECTRONICS-HCC4011B Datasheet
287Kb / 12P
   NAND GATES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com